công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC78856V bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC78856V
Giải thích chi tiết về linh kiện  Built-in Digital Filter D/A Converters for Digital Audio
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC78856V bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

  LC78856V Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC78856V Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC78856V Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC78856V Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC78856V Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC78856V Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC78856V Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC78856V Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
LC78856M/V Outputs
1. CKO
CKO outputs a clock signal with the same frequency as the signal input to the XIN pin.
2. MLO, MRO
These pins output a high level when either the attenuator coefficient has become 0, or when the corresponding
channel data has been 0 for 213 or more cycles.
3. OUTLA, OUTLB, OUTRA, OUTRB
These four pins produce outputs in synchronization with the XIN clock. High-precision analog signals can be
acquired by differentially amplifying the output signals and passing that result through an LPF. The figure below
shows a sample circuit structure.
Sample Output Circuit Structure
No. 5128-7/8
LC78856M, 78856V


Số phần tương tự - LC78856V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC78850 SANYO-LC78850 Datasheet
166Kb / 8P
   Two-channel,16- and 18-bit D/A Converters for Digital Audio
LC78850Q SANYO-LC78850Q Datasheet
166Kb / 8P
   Two-channel,16- and 18-bit D/A Converters for Digital Audio
LC78855 SANYO-LC78855 Datasheet
172Kb / 9P
   Digital Audio D/A Converter with Built-in Digital Filters
LC78855KM SANYO-LC78855KM Datasheet
172Kb / 9P
   Digital Audio D/A Converter with Built-in Digital Filters
LC78857V SANYO-LC78857V Datasheet
199Kb / 11P
   Digital Audio D/A Converter IC with On-Chip Digital Filters
More results

Mô tả tương tự - LC78856V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPD63210 NEC-UPD63210 Datasheet
141Kb / 18P
   16-BIT D/A CONVERTER WITH BUILT-IN DIGITAL FILTER FOR AUDIO
logo
Sanyo Semicon Device
LC78855KM SANYO-LC78855KM Datasheet
172Kb / 9P
   Digital Audio D/A Converter with Built-in Digital Filters
logo
Nippon Precision Circui...
SM5872A NPC-SM5872A Datasheet
802Kb / 26P
   CMOS LSI(Digital D/A Converters with Built-in Digital Filters
logo
Sanyo Semicon Device
LC78833M SANYO-LC78833M Datasheet
295Kb / 11P
   Digital Audio 16-Bit D/A Converter with Built-In Digital Filters
logo
Cirrus Logic
CS5336 CIRRUS-CS5336 Datasheet
681Kb / 34P
   16-Bit, Stereo A/D Converters for Digital Audio
logo
Sanyo Semicon Device
LC8390M SANYO-LC8390M Datasheet
227Kb / 11P
   16bits A/D and D/A Converters for Digital Audio Systems
logo
Cirrus Logic
CS5336 CIRRUS-CS5336_V01 Datasheet
816Kb / 34P
   16-Bit, Stereo A/D Converters for Digital Audio
AUG 93
logo
Sanyo Semicon Device
LC78835K SANYO-LC78835K Datasheet
400Kb / 14P
   18 Bits Digital Filter and D/A Converter for Digital Audio
LC7883K SANYO-LC7883K Datasheet
205Kb / 10P
   16-bit Digital Filter and Digital-to-analog Converters for Digital Audio
logo
Cirrus Logic
CS5326 CIRRUS-CS5326 Datasheet
688Kb / 19P
   16 & 18-Bit, Stereo A/D Converters for Digital Audio
MAR 92
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com