công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LC78211 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LC78211 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device |
2 / 6 page Pin Assignments Allowable Operating Ranges at Ta = 25°C, VSS = 0 V, | VDD | ≥ | VEE | Note: * CE, CL and DI waveforms No. 4817-2/6 LC78211, 78212, 78213 Parameter Symbol Conditions min typ max Unit Maximum supply voltage VDD VDD – VEE ≥ 12 V: VDD 6.0 18.5 V VEE VDD – VEE ≥ 12 V: VEE –18.5 0 V Input high level voltage VIH1 DI, CL, CE 4.0 18.5 V VIH2 S, RES 0.7 VDD VDD V Input low level voltage VIL1 DI, CL, CE 0 0.7 V VIL2 S, RES 0 0.3 VDD V Analog switch input VIN L1 to L8, R1 to R8, LCOM1 to LCOM4, VEE VDD V voltage range RCOM1 to RCOM4 Low level clock pulse width tøL CL 0.5 µs High level clock pulse width tøH CL 0.5 µs tset up CL, DI 0.5 µs Setup time t1* CL, CE 0.5 µs t2* CL, CE 0.5 µs t3* CL, CE 0.5 µs Minimum reset pulse width twRES VDD ≥ 6 V: RES 1.0 µs Hysteresis VH CL, CE, DI 0.3 V Top view |
Số phần tương tự - LC78211 |
|
Mô tả tương tự - LC78211 |