công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SJ680 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 2SJ680
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching Applications
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

2SJ680 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  2SJ680 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor 2SJ680 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2SJ680
2009-09-29
5
Pulse width tw (s)
rth – tw
Drain-source voltage VDS (V)
Safe operating area
0.001
10
μ
100
μ
1 m
10 m
100 m
1
10
100
0.003
0.005
0.01
0.03
0.05
0.1
0.3
0.5
1
3
T
PDM
t
Duty
= t/T
Rth (ch-c) = 6.25°C/W
Duty
= 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Single pulse
ID max (pulse) *
DC
operation
100
μs*
1 ms*
VDSS max
−0.005
−0.1
−0.3
−1
−3
−10
−30
−100
−300
−0.01
−0.03
−0.05
−0.1
−0.3
−0.5
−1
−3
−5
−10
−30
* Single nonrepetitive pulse
Tc
= 25°C
Curves must be derated
linearly with increase in
temperature.
Channel temperature Tch (°C)
EAS – Tch
0
25
20
40
60
100
80
50
75
100
125
150
−15 V
15 V
Test circuit
Waveform
IAR
BVDSS
VDD
VDS
RG = 25 Ω
VDD = −50 V, L = 25.2 mH
=
VDD
BVDSS
BVDSS
2
I
L
2
1
ΕAS


Số phần tương tự - 2SJ680

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SJ680 TOSHIBA-2SJ680 Datasheet
219Kb / 5P
   Field Effect Transistor Silicon P-Channel MOS Type (?-MOS V)
2SJ680 TOSHIBA-2SJ680 Datasheet
189Kb / 6P
   Silicon P-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SJ680 TOSHIBA-2SJ680 Datasheet
1Mb / 73P
   Bipolar Small-Signal Transistors
2SJ680 TOSHIBA-2SJ680_06 Datasheet
189Kb / 6P
   Silicon P-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SJ680

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
BC548B FAIRCHILD-BC548B Datasheet
50Kb / 4P
   Switching and Applications Switching and Applications
logo
Toshiba Semiconductor
TPC8012-H TOSHIBA-TPC8012-H_06 Datasheet
270Kb / 7P
   Switching Regulator Applications Switching Regulator Applications
logo
STMicroelectronics
STW6N90K5 STMICROELECTRONICS-STW6N90K5 Datasheet
729Kb / 12P
   Switching applications
November 2016 Rev 1
logo
Toshiba Semiconductor
2SD1223 TOSHIBA-2SD1223_10 Datasheet
163Kb / 5P
   Switching Applications
logo
Sanyo Semicon Device
2SC4363 SANYO-2SC4363 Datasheet
88Kb / 2P
   Switching Applications
logo
STMicroelectronics
STH6N95K5-2 STMICROELECTRONICS-STH6N95K5-2 Datasheet
711Kb / 17P
   Switching applications
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3900 SANYO-2SC3900 Datasheet
327Kb / 5P
   Switching Applications
logo
Toshiba Semiconductor
2SD2092 TOSHIBA-2SD2092_06 Datasheet
173Kb / 5P
   Switching Applications
SSM4K27CT TOSHIBA-SSM4K27CT Datasheet
203Kb / 5P
   Switching Applications
logo
STMicroelectronics
STL7N6LF3 STMICROELECTRONICS-STL7N6LF3 Datasheet
969Kb / 15P
   Switching applications
February 2017 Rev 4
STB10N95K5 STMICROELECTRONICS-STB10N95K5 Datasheet
1Mb / 22P
   Switching applications
January 2014 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com