công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1224 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 2SD1224
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pulse Motor Drive, Hammer Drive Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

2SD1224 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  2SD1224_06 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SD1224_06 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SD1224_06 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor 2SD1224_06 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor 2SD1224_06 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2SD1224
2006-11-21
2
Electrical Characteristics (Ta = 25°C)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Collector cut-off current
ICBO
VCB = 30 V, IE = 0
10
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB = 10 V, IC = 0
10
μA
Collector-emitter breakdown voltage
V (BR) CEO
IC = 10 mA, IB = 0
30
V
DC current gain
hFE
VCE = 2 V, IC = 150 mA
4000
Collector-emitter saturation voltage
VCE (sat)
IC = 1 A, IB = 1 mA
1.5
V
Base-emitter saturation voltage
VBE (sat)
IC = 1 A, IB = 1 mA
2.2
V
Turn-on time
ton
0.18
Storage time
tstg
0.6
Switching time
Fall time
tf
IB1 = −IB2 = 1 mA,
DUTY CYCLE ≤ 1%
0.3
μs
Marking
D1224
Lot No.
A line indicates
lead (Pb)-free package or
lead (Pb)-free finish.
Part No. (or abbreviation code)
20 μs
INPUT
IB1
IB2
VCC ≈ 15 V
IB2
OUTPUT


Số phần tương tự - 2SD1224_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SD1224 TOSHIBA-2SD1224 Datasheet
175Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL TYPE (PULSE MOTOR DRIVE, HAMMER DRIVE, SWITCHING, POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
More results

Mô tả tương tự - 2SD1224_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SD1508 TOSHIBA-2SD1508_09 Datasheet
167Kb / 5P
   Pulse Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD2481 TOSHIBA-2SD2481_06 Datasheet
149Kb / 5P
   Pulse Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SB1411 TOSHIBA-2SB1411 Datasheet
200Kb / 4P
   TRANSISTOR (SWITCHING, HAMMER DRIVE, PULSE MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SD2604 TOSHIBA-2SD2604 Datasheet
178Kb / 4P
   HIGH POWER SWITCHING APPLICATIONS HAMMER DRIVE PULSE MOTOR DRIVE APPLICATIONS
2SB907 TOSHIBA-2SB907_10 Datasheet
169Kb / 5P
   Switching Applications Hammer Drive, Pulse Motor Drive Applications Power Amplifier Applications
2SD1357 TOSHIBA-2SD1357 Datasheet
273Kb / 3P
   HIGH POWER SWITCHING APPLICATIONS. HAMMER DRIVE, PULSE. MOTOR DRIVE APPLICATIONS.
2SB908 TOSHIBA-2SB908_07 Datasheet
167Kb / 5P
   Switching Applications Hammer Drive, Pulse Motor Drive Applications Power Amplifier Applications
2SD549 TOSHIBA-2SD549 Datasheet
217Kb / 3P
   PULSE MOTOR DRIVE, HAMMER DRIVE APPLICATIONS. SWITCHING APPLICATIONS. POWER AMPLIFIER APPLICATIONS.
2SB908 TOSHIBA-2SB908_10 Datasheet
171Kb / 5P
   Switching Applications Hammer Drive, Pulse Motor Drive Applications Power Amplifier Applications
2SB907 TOSHIBA-2SB907_07 Datasheet
165Kb / 5P
   Switching Applications Hammer Drive, Pulse Motor Drive Applications Power Amplifier Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com