công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1140 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 2SD1140
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micro Motor Drive, Hammer Drive Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

2SD1140 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  2SD1140_09 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SD1140_09 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SD1140_09 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor 2SD1140_09 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor 2SD1140_09 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2SD1140
2009-12-21
2
Electrical Characteristics (Ta = 25°C)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Collector cut-off current
ICBO
VCB = 30 V, IE = 0
10
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB = 10 V, IC = 0
10
μA
Collector-emitter breakdown voltage
V (BR) CEO
IC = 10 mA, IB = 0
30
V
DC current gain
hFE
VCE = 2 V, IC = 150 mA
4000
Collector-emitter saturation voltage
VCE (sat)
IC = 1 A, IB = 1 mA
1.5
V
Base-emitter saturation voltage
VBE (sat)
IC = 1 A, IB = 1 mA
2.2
V
Turn-on time
ton
0.2
Storage time
tstg
0.6
Switching time
Fall time
tf
IB1 = 1 mA,IB2 = 1 mA
duty cycle ≤ 1%
0.3
μs
Marking
Note2: A line under a Lot No. identifies the indication of product Labels.
Not underlined: [[Pb]]/INCLUDES > MCV
Underlined: [[G]]/RoHS COMPATIBLE or [[G]]/RoHS [[Pb]]
Please contact your TOSHIBA sales representative for details as to environmental matters such as the RoHS
compatibility of Product. The RoHS is the Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27
January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
D1140
Lot No.
Note2
Part No. (or abbreviation code)
20 μs
Input
VCC = 15 V
Output


Số phần tương tự - 2SD1140_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SD1140 TOSHIBA-2SD1140_06 Datasheet
125Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial Type (PCT Process) (Darlington Power Transistor)
More results

Mô tả tương tự - 2SD1140_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SD2206 TOSHIBA-2SD2206_09 Datasheet
141Kb / 4P
   Micro Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD1631 TOSHIBA-2SD1631_10 Datasheet
152Kb / 5P
   Micro Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD2088 TOSHIBA-2SD2088_09 Datasheet
151Kb / 5P
   Micro Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD1784 TOSHIBA-2SD1784_10 Datasheet
183Kb / 5P
   Micro Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD2695 TOSHIBA-2SD2695_09 Datasheet
153Kb / 5P
   Micro Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD1658 TOSHIBA-2SD1658_09 Datasheet
162Kb / 5P
   Micro Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD2206A TOSHIBA-2SD2206A Datasheet
141Kb / 4P
   Micro Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD1509 TOSHIBA-2SD1509_09 Datasheet
162Kb / 5P
   Micro-Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD2480 TOSHIBA-2SD2480_06 Datasheet
148Kb / 5P
   Micro Motor Drive, Hammer Drive Applications
2SD1508 TOSHIBA-2SD1508_09 Datasheet
167Kb / 5P
   Pulse Motor Drive, Hammer Drive Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com