công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLA216P25 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISLA216P25
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA216P25 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button ISLA216P25 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 32 page
background image
ISLA216P
10
FN7574.0
January 13, 2011
LVDS INPUTS (CLKRSTP,CLKRSTN)
Input Common Mode Range
VICM
825
1575
mV
Input Differential Swing (peak to peak, single-ended)
VID
250
450
mV
CLKDIVRSTP Input Pull-down Resistance
RIpd
100
k
Ω
CLKDIVRSTN Input Pull-up Resistance
RIpu
100
k
Ω
LVDS OUTPUTS
Differential Output Voltage (Note 10)
VT
3mA Mode
612
mVP-P
Output Offset Voltage
VOS
3mA Mode
1120
1150
1200
mV
Output Rise Time
tR
240
ps
Output Fall Time
tF
240
ps
CMOS OUTPUTS
Voltage Output High
VOH
IOH = -500µA
OVDD - 0.3 OVDD - 0.1
V
Voltage Output Low
VOL
IOL = 1mA
0.1
0.3
V
Output Rise Time
tR
1.8
ns
Output Fall Time
tF
1.4
ns
NOTES:
9. The Tri-Level Inputs internal switching thresholds are approximately. 0.43V and 1.34V. It is advised to float the inputs, tie to ground or AVDD depending
on desired function.
10. The voltage is expressed in peak-to-peak differential swing. The peak-to-peak singled-ended swing is 1/2 of the differential swing.
Digital Specifications Boldface limits apply over the operating temperature range, -40°C to +85°C. (Continued)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
(Note 5)
TYP
MAX
(Note 5) UNITS
Timing Diagrams
FIGURE 1A. LVDS
CLKN
CLKP
INP
INN
tA
CLKOUTN
CLKOUTP
tCPD
LATENCY = L CYCLES
tDC
tPD
ODD
N-L
EVEN
N-L
ODD
N-L+1
EVEN
N-L+1
EVEN
N-1
ODD
N
EVEN
N
D[14/12/…/2/0]N
D[14/12/…/2/0]P


Số phần tương tự - ISLA216P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 37P
   14-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216P25 RENESAS-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
963Kb / 34P
   High Performance 14-Bit, 125MSPS ADC
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
More results

Mô tả tương tự - ISLA216P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216P RENESAS-ISLA216P Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P_1104 INTERSIL-ISLA216P_1104 Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA216P13IRZ INTERSIL-ISLA216P13IRZ Datasheet
1,010Kb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
December 10, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISLA212P RENESAS-ISLA212P Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA212P INTERSIL-ISLA212P Datasheet
1Mb / 35P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA214P13IRZ INTERSIL-ISLA214P13IRZ Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
December 5, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P RENESAS-ISLA214P Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA222P INTERSIL-ISLA222P Datasheet
943Kb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA224P RENESAS-ISLA224P Datasheet
1Mb / 34P
   Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA222P RENESAS-ISLA222P Datasheet
1Mb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com