công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC546B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Weitron Technology

tên linh kiện BC546B
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

BC546B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Weitron Technology

  BC546B Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology BC546B Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology BC546B Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology BC546B Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology BC546B Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
BC546, B
BC547, A/B/C
BC548, A/B/C
Dim
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
Min
3.30
1.10
0.38
0.36
4.40
3.43
4.30
Max
TO-92
TO-92 Outline Dimensions
unit:mm
3.70
1.40
0.55
0.51
4.70
-
4.70
2.64
14.50
1.270TYP
E
C
J
K
G
2.44
14.10
5/5


Số phần tương tự - BC546B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC546B MOTOROLA-BC546B Datasheet
193Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BC546B SECOS-BC546B Datasheet
183Kb / 3P
   Elektronische Bauelemente
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BC546B TSC-BC546B Datasheet
253Kb / 5P
   NPN Transistor
logo
ON Semiconductor
BC546B ONSEMI-BC546B Datasheet
140Kb / 6P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996 REV 1
logo
NXP Semiconductors
BC546B NXP-BC546B Datasheet
404Kb / 14P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-17 November 2009
More results

Mô tả tương tự - BC546B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
SSTA28 ROHM-SSTA28 Datasheet
58Kb / 3P
   NPN general purpose transistor
logo
Pan Jit International I...
BC546 PANJIT-BC546 Datasheet
160Kb / 5P
   NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Weitron Technology
BC337 WEITRON-BC337 Datasheet
256Kb / 4P
   NPN General Purpose Transistor
logo
Rohm
BC848BW ROHM-BC848BW Datasheet
149Kb / 6P
   NPN General Purpose Transistor
logo
NXP Semiconductors
2PC4617J PHILIPS-2PC4617J Datasheet
40Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 May 04
2PC1815 PHILIPS-2PC1815 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 May 28
2PC4617 PHILIPS-2PC4617 Datasheet
41Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 May 21
MPSA06 PHILIPS-MPSA06 Datasheet
41Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 Apr 27
2PD1820A NXP-2PD1820A Datasheet
107Kb / 6P
   NPN general purpose transistor
1997 May 22
PMBTA06 NXP-PMBTA06 Datasheet
102Kb / 6P
   NPN general purpose transistor
2004 Jan 22
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BC846 PFS-BC846 Datasheet
210Kb / 4P
   NPN general purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com