công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC546A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Weitron Technology

tên linh kiện BC546A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

BC546A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  BC546A Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology BC546A Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology BC546A Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology BC546A Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology BC546A Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25 C unless otherwise noted) (Countinued)
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
BC546
BC547
BC548
BC546
BC547
BC548
BC546
BC547
BC548
BC546
BC547
BC546A/BC547A/BC548A
BC546B/BC547B/BC548B
BC546C/BC547C/BC548C
BC548
ON CHARACTERISTICS
OFF CHARACTERISTICS
h
V
V
MHz
FE
f T
110
800
110
800
110
800
110
220
200
450
420
800
-
0.3
-
1
150
-
Symbol
Min
Max
Unit
0.1
0.1
-
-
-
0.1
µA
µA
µA
2/5
Rev.B 27-Apr-05
DC current gain
(VCE=5V, lC=2mA)
Collector-emitter saturation voltage
(lC=100mA, lB=5mA)
Base-emitter saturation voltage
(lC=100mA, lB=5mA)
Transition frequency
(VCE=5V, lC=10mA, f=100MHz)
VCE(sat)
VBE(sat)
lEBO
lCEO
lCBO
Characteristics
Collector Cutoff Current
(VCE=60V, lB=0)
(VCE=45V, lB=0)
(VCE=30V, lB=0)
Collector Cutoff Current
(VCB=70V, lE=0)
(VCB=50V, lE=0)
(VCB=30V, lE=0)
Emitter Cutoff Current
(VEB=5.0V, lC=0)
BC546, A/B
BC547, A/B/C
BC548, A/B/C


Số phần tương tự - BC546A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BC546A PHILIPS-BC546A Datasheet
47Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
2004 Nov 25
logo
Continental Device Indi...
BC546A CDIL-BC546A Datasheet
124Kb / 5P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BC546A SIEMENS-BC546A Datasheet
210Kb / 6P
   NPN Silicon Transistors
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BC546A TSC-BC546A Datasheet
253Kb / 5P
   NPN Transistor
logo
Diotec Semiconductor
BC546A DIOTEC-BC546A Datasheet
148Kb / 2P
   Si-Epitaxial PlanarTransistors
More results

Mô tả tương tự - BC546A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
SSTA28 ROHM-SSTA28 Datasheet
58Kb / 3P
   NPN general purpose transistor
logo
Pan Jit International I...
BC546 PANJIT-BC546 Datasheet
160Kb / 5P
   NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Weitron Technology
BC337 WEITRON-BC337 Datasheet
256Kb / 4P
   NPN General Purpose Transistor
logo
Rohm
BC848BW ROHM-BC848BW Datasheet
149Kb / 6P
   NPN General Purpose Transistor
logo
NXP Semiconductors
2PC4617J PHILIPS-2PC4617J Datasheet
40Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 May 04
2PC1815 PHILIPS-2PC1815 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 May 28
2PC4617 PHILIPS-2PC4617 Datasheet
41Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 May 21
MPSA06 PHILIPS-MPSA06 Datasheet
41Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 Apr 27
2PD1820A NXP-2PD1820A Datasheet
107Kb / 6P
   NPN general purpose transistor
1997 May 22
PMBTA06 NXP-PMBTA06 Datasheet
102Kb / 6P
   NPN general purpose transistor
2004 Jan 22
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BC846 PFS-BC846 Datasheet
210Kb / 4P
   NPN general purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com