công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4760A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Weitron Technology

tên linh kiện 1N4760A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Axial Lead Zener Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

1N4760A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Weitron Technology

  1N4760A Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 1N4760A Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 1N4760A Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology 1N4760A Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
DO-41 Outline Dimensions
* High reliability
* Very sharp reverse characteristic
* Low reverse current level
* VZ-tolerance ±5%
* Voltage stabilization
* Case : DO-41 Glass Case
* Weight : Approx 0.33 gram
Mechanical Data:
Features:
WEITRON
http//www.weitron.com.tw
1N4728A Thru 1N4762A
SMALL SIGNAL
ZENER DIODES
1.0 WATTS
DO-41
Unit:mm
D
C
A
B
A
DIM
DO-41
A
Min
26.0
Max
-
B
Min
Max
-
4.50
C
Min
Max
-
0.85
D
Min
Max
-
2.7
Lead(Pb)-Free
P b
1/4
Rev.A 03-Dec-2010
Axial Lead Zener Diodes


Số phần tương tự - 1N4760A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
1N4760A VISHAY-1N4760A Datasheet
40Kb / 4P
   Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
Sangdest Microelectroni...
1N4760A SMC-1N4760A Datasheet
170Kb / 5P
   ZENER DIODES
logo
RFE international
1N4760A RFE-1N4760A Datasheet
63Kb / 1P
   LEADED (THRU-HOLE) Zener Diodes
logo
List of Unclassifed Man...
1N4760A ETC-1N4760A Datasheet
190Kb / 2P
   1W ZENER DIODE
logo
Dongguan City Niuhang E...
1N4760A NIUHANG-1N4760A Datasheet
354Kb / 3P
   PLASTIC-ENCAPSULATE ZENER DIODE
More results

Mô tả tương tự - 1N4760A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
GDZ2.0 PANJIT-GDZ2.0 Datasheet
66Kb / 4P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
BZX85C WEITRON-BZX85C Datasheet
870Kb / 4P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
GDZJ2.0 PANJIT-GDZJ2.0_08 Datasheet
92Kb / 4P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Anova Technologies CO.,...
2EZ5.6D5 ANOVA-2EZ5.6D5 Datasheet
245Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZX55C2V4 PANJIT-BZX55C2V4 Datasheet
80Kb / 3P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Anova Technologies CO.,...
1N4728A ANOVA-1N4728A Datasheet
240Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
1N5919B ANOVA-1N5919B Datasheet
240Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
GDZJ2.0 PANJIT-GDZJ2.0 Datasheet
146Kb / 5P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Anova Technologies CO.,...
3EZ5.6D5 ANOVA-3EZ5.6D5 Datasheet
251Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZX55-C PANJIT-BZX55-C Datasheet
126Kb / 4P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com