công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXRS649BBGZ-RL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXRS649BBGZ-RL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Starting, 짹20,000째/sec Vibration Rejecting Rate Gyro
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXRS649BBGZ-RL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXRS649BBGZ-RL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
ADXRS649
Rev. 0 | Page 7 of 12
0
20
40
60
80
100
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2300
DEGREES PER SECOND (°)
Figure 10. ST2 Output Change at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
10
20
30
40
70
60
50
70
–5
–4
–3
–2
–1
0123
45
MISMATCH (%)
Figure 11. Self-Test Mismatch at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
5
10
15
20
25
30
3.06
3.15
3.24
3.33
3.42
3.51
3.60
3.69
3.78
3.87
3.96
4.05
4.14
4.23
CURRENT CONSUMPTION (mA)
Figure 12. Current Consumption at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
5
10
15
20
25
30
2.35
2.37
2.39 2.41 2.43
2.45
2.47
2.49
2.51 2.53 2.55
VTEMP OUTPUT (V)
Figure 13. VTEMP Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
–50
–25
0
25
TEMPERATURE (°C)
50
75
100
Figure 14. VTEMP Output over Temperature, 256 Parts (VRATIO = 5 V)
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
100
1000
10000
FREQUENCY (Hz)
ACCELERATION
GYRO OUTPUT
Figure 15. Typical Response to 25 g RMS Random Vibration, 50 Hz to 5 kHz
(Sensor Bandwidth = 1 kHz)


Số phần tương tự - ADXRS649BBGZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS649BBGZ-RL AD-ADXRS649BBGZ-RL Datasheet
303Kb / 12P
   Fast Starting, ,-20,000/sec Vibration Rejecting Rate Gyro
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADXRS649BBGZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS649BBGZ AD-ADXRS649BBGZ Datasheet
303Kb / 12P
   Fast Starting, ,-20,000/sec Vibration Rejecting Rate Gyro
REV. B
ADXRS642 AD-ADXRS642 Datasheet
200Kb / 10P
   Vibration Rejecting 짹250째/s Yaw Rate Gyro
Rev. Pr A
ADXRS646 AD-ADXRS646 Datasheet
199Kb / 12P
   High Stability, Low Noise Vibration Rejecting Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS610 AD-ADXRS610 Datasheet
714Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS612 AD-ADXRS612 Datasheet
1Mb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS620 AD-ADXRS620 Datasheet
558Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS610 AD-ADXRS610_15 Datasheet
546Kb / 12P
   300/sec Yaw Rate Gyro
ADXRS652 AD-ADXRS652 Datasheet
329Kb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS612 AD-ADXRS612_15 Datasheet
1Mb / 12P
   250/sec Yaw Rate Gyro
ADXRS620BBGZ AD-ADXRS620BBGZ Datasheet
527Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com