công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2574BN bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện LM2574BN
Giải thích chi tiết về linh kiện  52kHz Simple 0.5A Buck Regulator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

LM2574BN bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Micrel Semiconductor

  LM2574BN Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor LM2574BN Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor LM2574BN Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor LM2574BN Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor LM2574BN Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor LM2574BN Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor LM2574BN Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor LM2574BN Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
July 2005
5
M9999-072805
LM2574
Micrel, Inc.
Typical Characteristics (Circuit of Figure 1)
Supply Current
INPUT VOLTAGE (V)
20
Measured at
Ground Pin
TJ = 25˚C
VOUT = 5V
18
16
14
12
10
8
6
4
0
10
20
30
40
50
60
ILOADto 0.5A
Supply Current
vs. Duty Cycle
DUTY CYCLE (%)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0
0
20
40
60
80
100
VIN from 7V to 40V
ILOAD= 100 mA
JUNCTION TEMPERATURE (˚C)
200
150
100
50
0
-75
VIN = 12V
Standby
Quiescent Current
VIN = 40V
-50 -25 0 25 50 75 100 125150
Current Limit
JUNCTION TEMPERATURE (˚C)
1.5
1
0.5
0
-75
VIN = 25V
INPUT VOLTAGE (V)
100
Efficiency
VOUT = 12V
-50 -25 0 25 50 75 100125 150
95
90
85
80
75
70
65
60
100 mA
100 mA
VOUT = 3V
0.5A
0.5A
0
5 10 15 20 25 30 35 40
Minimum Operating
Voltage
JUNCTION TEMPERATURE (˚C)
5.0
ILOAD= 100 mA
Line Regulation
INPUT VOLTAGE (V)
14
0
JUNCTION TEMPERATURE (˚C)
100
-100
-75
Feedback Pin Current
-50 -25 0 25 50 75 100 125150
VOUT = 1.23V
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-75 -50 -25 0 25 50 75 100125150
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
5
10
15
20
25
30
75
50
25
0
-25
-50
-75
JUNCTION TEMPERATURE (˚C)
+8
-8
-75
Oscillator Frequency
-50 -25 0 25 50 75 100125150
+6
+4
+2
0
-2
-4
--6
VIN = 12V
VIN = 40V
Normalized at 25˚C
Normalized toVIN = 10V
VOUT = 5V
ILOAD= 100mA
TJ = 25
VON/OFF= 5V
Switch
Saturation Voltage
SWITCH CURRENT (A)
1.1
-55˚C
0.9
0.7
0.5
0.3
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
25˚C
125˚C
150˚C
-40˚C
Dropout Voltage
JUNCTION TEMPERATURE (˚C)
2.0
-75 -50 -25 0 25 50 75 100125150
∆VOUT = 5%
RIND = 0.2Ω
ILOAD= 0.5A
ILOAD= 100 mA
1.5
1.0
0.5
0
Normalized
Output Voltage
JUNCTION TEMPERATURE (˚C)
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
-75 -50 -25 0 25 50 75 100125150
VIN = 12V
ILOAD= 100mA
Normalized toTJ = 25˚C
VOUT = 5V


Số phần tương tự - LM2574BN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
LM2574BN MICREL-LM2574BN Datasheet
67Kb / 5P
   52kHz Simple 0.5A Buck Regulator
LM2574BN MICREL-LM2574BN Datasheet
41Kb / 8P
   52KHZ SIMPLE 0.5A BUCK REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM2574BN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
LM2574 MICREL-LM2574 Datasheet
67Kb / 5P
   52kHz Simple 0.5A Buck Regulator
LM2574 MICREL-LM2574 Datasheet
41Kb / 8P
   52KHZ SIMPLE 0.5A BUCK REGULATOR
LM2576 MICREL-LM2576_05 Datasheet
64Kb / 9P
   52kHz Simple 3A Buck Regulator
LM2576-5.0WU MICREL-LM2576-5.0WU Datasheet
64Kb / 9P
   52kHz Simple 3A Buck Regulator
LM2576-5.0WT MICREL-LM2576-5.0WT Datasheet
58Kb / 9P
   52kHz Simple 3A Buck Regulator
LM2575-3.3BU MICREL-LM2575-3.3BU Datasheet
158Kb / 12P
   52kHz Simple 1A Buck Regulator
LM2575 MICREL-LM2575_09 Datasheet
158Kb / 12P
   52kHz Simple 1A Buck Regulator
LM2575 MICREL-LM2575 Datasheet
104Kb / 9P
   52kHz Simple 1A Buck Regulator
LM2576 MICREL-LM2576 Datasheet
89Kb / 8P
   52kHz Simple 3A Buck Voltage Regulator
MIC4574 MICREL-MIC4574_05 Datasheet
462Kb / 7P
   200kHz Simple 0.5A Buck Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com