công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF7241 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF7241
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power IEEE 802.15.4 Zero-IF 2.4 GHz Transceiver IC
Download  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF7241 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADF7241 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADF7241 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADF7241 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADF7241 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF7241 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF7241 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF7241 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF7241 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF7241 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 72 page
background image
ADF7241
Rev. 0 | Page 4 of 72
DAC
DAC
ADC
ADC
PA
4kB
PROGRAM
ROM
2kB
PROGRAM
RAM
256- BYTE
PACKET
RAM
64-BYTE
BBRAM
256-BYTE
MCR
EXT LNA/PA
ENABLE
GPIO
IRQ
SPORT
8-BIT
PROCESSOR
RADIO
CONTROLLER
PACKET
MANAGER
DSSS
DEMOD
AGC
OCL
CDR
SPI
WAKE-UP CTRL
TIMER UNIT
PRE-EMPHASIS
FILTER
LDO4
LDO3
LDO2
LDO1
BIAS
BATTERY
MONITOR
ANALOG
TEST
TEMPERATURE
SENSOR
26MHz
OSC
RC
CAL
32kHz
RC
OSC
32kHz
XTAL
OSC
DSSS MOD
PFD
CHARGE-
PUMP
LOOP FILTER
EXT PA
INTERFACE
SDM
DIV2
DIVIDER
LNA1
LNA2
PA
RAMP
IRQ2_TRFS_GP2
IRQ1_GP4
DR_GP0
DT_GP1
TRCLK_CKO_GP3
TXEN_GP5
RXEN_GP6
MISO
SCLK
MOSI
CS
XOSC32KP_GP7_ATB1
XOSC32KN_ATB2
XOSC26N
XOSC26P
RBIAS
CREGSYNTH
CREGVCO
PAVSUP_ATB3
PABIAOP_ATB4
RFIO2P
RFIO1N
RFIO1P
ADF7241
RFIO2N
CREGRF1,
CREGRF2,
CREGRF3
CREGDIG1,
CREGDIG2
Figure 2. Detailed Functional Block Diagram


Số phần tương tự - ADF7241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF7242 AD-ADF7242 Datasheet
1Mb / 108P
   Low Power IEEE 802.15.4/Proprietary GFSK/FSK Zero-IF 2.4 GHz Transceiver IC
REV. 0
ADF7242BCPZ AD-ADF7242BCPZ Datasheet
1Mb / 108P
   Low Power IEEE 802.15.4/Proprietary GFSK/FSK Zero-IF 2.4 GHz Transceiver IC
REV. 0
ADF7242BCPZ-RL AD-ADF7242BCPZ-RL Datasheet
1Mb / 108P
   Low Power IEEE 802.15.4/Proprietary GFSK/FSK Zero-IF 2.4 GHz Transceiver IC
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADF7241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF7242 AD-ADF7242 Datasheet
1Mb / 108P
   Low Power IEEE 802.15.4/Proprietary GFSK/FSK Zero-IF 2.4 GHz Transceiver IC
REV. 0
logo
Microchip Technology
MRF24J40 MICROCHIP-MRF24J40_08 Datasheet
2Mb / 152P
   IEEE 802.15.4??2.4 GHz RF Transceiver
2008
MRF24J40MB-I MICROCHIP-MRF24J40MB-I Datasheet
3Mb / 156P
   IEEE 802.15.4??2.4 GHz RF Transceiver
07/15/10
MRF24J40 MICROCHIP-MRF24J40_10 Datasheet
3Mb / 156P
   IEEE 802.15.4??2.4 GHz RF Transceiver
2010
MRF24J40 MICROCHIP-MRF24J40 Datasheet
1Mb / 66P
   IEEE 802.15.4??2.4 GHz RF Transceiver
2006
logo
Texas Instruments
CC2520 TI-CC2520_15 Datasheet
2Mb / 134P
[Old version datasheet]   2.4 GHZ IEEE 802.15.4/ZIGBEE짰 RF TRANSCEIVER
logo
Freescale Semiconductor...
MC13193FC FREESCALE-MC13193FC Datasheet
559Kb / 24P
   2.4 GHz Low Power Transceiver for the IEEE 802.15.4 Standard
MC13201 FREESCALE-MC13201 Datasheet
340Kb / 26P
   2.4 GHz Low Power Transceiver for the IEEE 802.15.4 Standard
MC13202 FREESCALE-MC13202_07 Datasheet
367Kb / 30P
   2.4 GHz Low Power Transceiver for the IEEE 802.15.4 Standard
MC13201 FREESCALE-MC13201_08 Datasheet
344Kb / 28P
   2.4 GHz Low Power Transceiver for the IEEE 802.15.4 Standard
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com