công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF1002FCT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện UF1002FCT
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

UF1002FCT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  UF1002FCT Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. UF1002FCT Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PAGE . 2
STAD-MAR.05.2009
UF1000FCT~UF1006FCT
Fig.3 FORWARD CHARACTERISTICS
Fig.1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Fig.2 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCES
Fig.5 PEAK FORWARD SURGE CURRENT
Fig.4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
FORWARD VOLTAGE, volts
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
NO. OF CYCLES AT 60Hz
CASE TEMPERATURE, C
O
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
0
50
100
150
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0
1
2
5
10
20
50 100
150
120
90
60
180
30
0
200
500
T
50-400V
600-800V
=25 C
J
O
1
10
100
25
50
75
100
125
150
175
10
1
0.1
0.01
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.6
1.8
1.4
100
2.0
600V
300-400V
50-200V
T= 25 C
J
O
1000
100
1.0
20
40
60
80
100
120
T= 25 C
J
O
T= 1 25 C
J
O
1
0.1
10
40
PERCENTAGE OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%


Số phần tương tự - UF1002FCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
UF1002FCT WTE-UF1002FCT Datasheet
46Kb / 3P
   10A ISOLATION ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
UF1002FCT WTE-UF1002FCT Datasheet
50Kb / 4P
   10A GLASS PASSIVATED DUAL ULTRAFAST RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
UF1002FCT PANJIT-UF1002FCT Datasheet
44Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Yea Shin Technology Co....
UF1002FCT YEASHIN-UF1002FCT Datasheet
40Kb / 2P
   ISOLATION UL TRAFAST SWITCHING RECTIFIERS VOLTAGE- 50 to 800 Volts CURRENT - 10.0 Ampere
More results

Mô tả tương tự - UF1002FCT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
UF100S PANJIT-UF100S_07 Datasheet
44Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
UF4001 SEMTECH_ELEC-UF4001 Datasheet
188Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
UF1600FCT PANJIT-UF1600FCT_09 Datasheet
95Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
UF3006PT PANJIT-UF3006PT Datasheet
64Kb / 4P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
DIYI Electronic Technol...
MURB510 DYELEC-MURB510 Datasheet
785Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
SF1610CT DYELEC-SF1610CT Datasheet
665Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
SF1060 DYELEC-SF1060 Datasheet
623Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Rectron Semiconductor
MUR20120C RECTRON-MUR20120C Datasheet
212Kb / 4P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
MUR6060PT RECTRON-MUR6060PT Datasheet
231Kb / 4P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
DIYI Electronic Technol...
MURB1610CT DYELEC-MURB1610CT Datasheet
801Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
MURB2010CT DYELEC-MURB2010CT Datasheet
943Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com