công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF101S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện UF101S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic package has Underwriters Laboratory
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

UF101S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pan Jit International Inc.

  UF101S Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. UF101S Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PAGE . 1
STAD-FEB.12.2009
UF100S ~ UF1010S
FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V-O utilizing
Flame Retardant Epoxy Molding Compound
• Exceeds environmental standards of MIL-S-19500/228.
• Ultra Fast switching for high efficiency.
• In compliance with EU RoHS 2002/95/EC directives
MECHANICALDATA
• Case: Molded plastic, A-405
• Terminals: Axial leads, solderable per MIL-STD-750,Method 2026
• Polarity: Band denotes cathode
• Mounting Position: Any
• Weight: 0.0118 ounce, 0.336 gram
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
NOTES:
1. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 VDC.
2. Thermal Resistance from Junction to Ambient and from Junction to lead length 0.375”(9.5mm) P.C.B. mounted.
3. Reverse Recovery Time IF=.5A ,IR=1A , Irr=.25A
.025(.64)
.107(2.7)
.021(.53)
.080(2.0)
A-405
Unit: inch(mm)
50 to 1000 Volts
1.0 Amperes
CURRENT
VOLTAGE
MAXIMUM RATINGSAND ELECTRICALCHARACTERISTICS
Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified. Resistive or inductive load, 60Hz.
R
E
T
E
M
A
R
A
PL
O
B
M
Y
S
S
0
0
1
F
US
1
0
1
F
US
2
0
1
F
US
4
0
1
F
US
6
0
1
F
US
8
0
1
F
US
0
1
0
1
F
U
S
T
I
N
U
e
g
a
t
l
o
V
e
s
r
e
v
e
R
k
a
e
P
t
n
e
r
r
u
c
e
R
m
u
m
i
x
a
M
V
M
R
R
0
50
0
10
0
20
0
40
0
60
0
80
0
0
1V
e
g
a
t
l
o
V
S
M
R
m
u
m
i
x
a
M
V
S
M
R
5
30
70
4
10
8
20
2
40
6
50
0
7V
e
g
a
t
l
o
V
g
n
i
k
c
o
l
B
C
D
m
u
m
i
x
a
M
V
C
D
0
50
0
10
0
20
0
40
0
60
0
80
0
0
1V
)
m
m
5
.
9
(
"
5
7
3
.
t
n
e
r
r
u
C
d
r
a
w
r
o
F
e
g
a
r
e
v
A
m
u
m
i
x
a
M
T
t
a
h
t
g
n
e
l
d
a
e
l
A
5
5
=
O C
I
(
F)
V
A
0
.
1A
e
v
a
w
-
e
n
i
s
f
l
a
h
e
l
g
n
i
s
s
m
3
.
8
:
t
n
e
r
r
u
C
e
g
r
u
S
d
r
a
w
r
o
F
k
a
e
P
)
d
o
h
t
e
m
C
E
D
E
J
(
d
a
o
l
d
e
t
a
r
n
o
d
e
s
o
p
m
i
r
e
p
u
s
I
M
S
F
0
3A
A
0
.
1
t
a
e
g
a
t
l
o
V
d
r
a
w
r
o
F
m
u
m
i
x
a
M
V
F
0
.
13
.
17
.
1V
T
t
a
t
n
e
r
r
u
C
e
s
r
e
v
e
R
C
D
m
u
m
i
x
a
M
J
5
2
=
O C
T
e
g
a
t
l
o
V
g
n
i
k
c
o
l
B
C
D
d
e
t
a
R
J
0
0
1
=
O C
I
R
0
.
5
0
0
5
µA
)
1
e
t
o
N
(
e
c
n
a
t
i
c
a
p
a
c
n
o
i
t
c
n
u
J
l
a
c
i
p
y
T
C
J
7
1F
p
)
2
e
t
o
N
(
e
c
n
a
t
s
i
s
e
R
l
a
m
r
e
h
T
l
a
c
i
p
y
T
Rθ
A
J
0
6
O
W
/
C
)
3
e
t
o
N
(
e
m
i
T
y
r
e
v
o
c
e
R
e
s
r
e
v
e
R
m
u
m
i
x
a
M
t
r
r
0
55
7s
n
e
g
n
a
R
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
S
d
n
a
n
o
i
t
c
n
u
J
g
n
i
t
a
r
e
p
O
T
J T
,
G
T
S
0
5
1
+
o
t
5
5
-
O C


Số phần tương tự - UF101S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
UF101S PANJIT-UF101S Datasheet
55Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Transys Electronics
UF101S TRSYS-UF101S Datasheet
158Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
UF101S PANJIT-UF101S Datasheet
44Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - UF101S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
DRS1M LRC-DRS1M_15 Datasheet
533Kb / 4P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
logo
List of Unclassifed Man...
HFM105 ETC2-HFM105 Datasheet
150Kb / 2P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
logo
Yea Shin Technology Co....
MBRL120S YEASHIN-MBRL120S Datasheet
813Kb / 10P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
logo
Pan Jit International I...
EST1AF PANJIT-EST1AF Datasheet
142Kb / 5P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
logo
List of Unclassifed Man...
H31 ETC2-H31 Datasheet
126Kb / 2P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
logo
Leshan Radio Company
EGP10A LRC-EGP10A_15 Datasheet
305Kb / 7P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
EGP10D LRC-EGP10D_15 Datasheet
305Kb / 7P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
S11-S18 WINNERJOIN-S11-S18 Datasheet
113Kb / 2P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
logo
Leshan Radio Company
1N4933 LRC-1N4933_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
1N4934 LRC-1N4934_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
EGP15A LRC-EGP15A_15 Datasheet
207Kb / 7P
   Plastic package has Underwriters Laboratory
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com