công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF1010G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện UF1010G
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

UF1010G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  UF1010G Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. UF1010G Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PAGE . 2
December 21,2010-REV.01
UF100G SERIES
-1000V


Số phần tương tự - UF1010G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yea Shin Technology Co....
UF1010G YEASHIN-UF1010G Datasheet
43Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere
logo
Zibo Seno Electronic En...
UF1010G ZSELEC-UF1010G Datasheet
89Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST DIODE
logo
Pan Jit International I...
UF1010G-AU PANJIT-UF1010G-AU Datasheet
108Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
UF1010GS PANJIT-UF1010GS Datasheet
428Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - UF1010G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
UF100GS PANJIT-UF100GS_09 Datasheet
66Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
1U1G PANJIT-1U1G_09 Datasheet
67Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
UF100G PANJIT-UF100G_04 Datasheet
42Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
UF100GS PANJIT-UF100GS_05 Datasheet
428Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
1U1G PANJIT-1U1G_04 Datasheet
72Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
UF1010G-AU PANJIT-UF1010G-AU Datasheet
108Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
First Silicon Co., Ltd
EGL1A FS-EGL1A Datasheet
189Kb / 3P
   Surface Mount Glass Passivated Junction UltraFast Recovery Rectifier
logo
Pan Jit International I...
UF150G PANJIT-UF150G_04 Datasheet
37Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
UF150G PANJIT-UF150G_09 Datasheet
46Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
UF200G PANJIT-UF200G Datasheet
37Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com