công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2100S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện TS2100S
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

TS2100S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pan Jit International Inc.

  TS2100S Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. TS2100S Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. TS2100S Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
PAGE . 1
REV.00-DEC.10.2009
TS2100S
FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V-O.
Flame Retardant Epoxy Molding Compound.
• Exceeds environmental standards of MIL-S-19500/228
• Low power loss, high efficiency.
• Low forwrd voltge, high current capability
• High surge capacity.
• Super fast recovery times, high voltage.
• Epitaxial chip construction.
• In compliance with EU RoHS 2002/95/EC directives
MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
VOLTAGE
100 Volts
CURRENT
2.0 Amperes
MECHANICALDATA
• Case: MDI Molded plastic
• Terminals: Lead solderable per MIL-STD-750, Method 2026
• Polarity: As marked.
• Standard packaging: Any
• Weight: 0.090 grams.
TDI(MICRO DIP)
TDI(MICRO DIP)
Unit : inch(mm)
Unit : inch(mm)
+
-
0.028(0.7)
0.023(0.6)
0.162(4.10)
0.153(3.90)
0.203(5.15)
0.190(4.85)
0.028(0.70)
0.019(0.50)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (If not specified TA=25oC)
PA RA M E TE R
S YM B O L
TS 2100S
UNITS
M a xi m um P eak Repet i t ve Re ve r s e Vo lt age
V
RR M
10 0
V
M a xi m um RM S Re ve r s e Vo ltage
V
RM S
70
V
M a xi m um D C B loc ki ng Vo ltage
V
DC
10 0
V
M a xi m um A ver age For war d
C ur r ent
T c = 50 OCI
F( AV )
2A
No n- Repet i ti ve P eak S ur ge C ur r ent ( S ur ge appli ed at r a t e Load
c o nd i ti o ns ha lf wa r e , si ng le phas e, 60Hz)
I
FS M
50
A
M a xi m um The r m a l Re si st ance
R
θJA
85
OC/ W
Oper ati ng J unc ti on and S tor age Te m per at ur e Ra ng e
TJ,TSTG
- 50 t o + 125
O C


Số phần tương tự - TS2100S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zibo Seno Electronic En...
TS2100S ZSELEC-TS2100S Datasheet
143Kb / 2P
   2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER BRIDGE RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
TS2100S PANJIT-TS2100S_14 Datasheet
146Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
More results

Mô tả tương tự - TS2100S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
TS240S-AU PANJIT-TS240S-AU Datasheet
128Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS260S PANJIT-TS260S_14 Datasheet
198Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS2100S PANJIT-TS2100S_14 Datasheet
146Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS1100S PANJIT-TS1100S Datasheet
76Kb / 3P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS260S PANJIT-TS260S Datasheet
220Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS360ILS PANJIT-TS360ILS Datasheet
92Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS140S PANJIT-TS140S Datasheet
134Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS240S PANJIT-TS240S_14 Datasheet
203Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
SDI260 PANJIT-SDI260 Datasheet
92Kb / 4P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS240S PANJIT-TS240S Datasheet
110Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS340IS PANJIT-TS340IS_14 Datasheet
115Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com