công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SS12E
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS12E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pan Jit International Inc.

  SS12E_09 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS12E_09 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS12E_09 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
PAGE . 1
STAD-MAR.10.2009
SS12E~SS16E
FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V-O
• For surface mounted applications
• Low profile package
• Built-in strain relief
• Metal to silicon rectifier. majority carrier conduction
• Low power loss,high efficiency
• High surge capacity
• High current capacity ,low V
F
• For use in low voltage high frequency inverters, free wheeling,
and polarity protection applications.
• In compliance with EU RoHS 2002/95/EC directives
• ESD Passed devices : Air mode 15KV ,human body mode 8KV
MECHANICAL DATA
• Case: JEDEC DO-214AC molded plastic
• Terminals:Solder plated, solderable per MIL-STD-750, Method 2026
• Polarity: Color band denotes positive end (cathode)
• Standard packaging: 12mm tape (EIA-481)
• Weight: 0.0023 ounce, 0.0679 gram
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Resistive or inductive load.
NOTES:
1.Pulse Test with PW =300µsec, 1% Duty Cycle.
2.Mounted on P.C. Board with 5.0mm2 (.013mm thick) copper pad areas.
VOLTAGE
20 to 60 Volts
CURRENT
1.0 Amperes
R
E
T
E
M
A
R
A
PL
O
B
M
Y
SE
2
1
S
SE
3
1
S
SE
4
1
S
SE
5
1
S
SE
6
1
S
SS
T
I
N
U
e
g
a
t
l
o
V
e
s
r
e
v
e
R
k
a
e
P
t
n
e
r
r
u
c
e
R
m
u
m
i
x
a
M
V
M
R
R
0
20
30
40
50
6V
e
g
a
t
l
o
V
S
M
R
m
u
m
i
x
a
M
V
S
M
R
4
11
28
25
32
4V
e
g
a
t
l
o
V
g
n
i
k
c
o
l
B
C
D
m
u
m
i
x
a
M
V
C
D
0
20
30
40
50
6V
T
t
a
t
n
e
r
r
u
C
d
r
a
w
r
o
F
e
g
a
r
e
v
A
m
u
m
i
x
a
M
L
5
7
=
O CI
(
F)
V
A
0
.
1A
e
v
a
w
-
e
n
i
s
f
l
a
h
e
l
g
n
i
s
s
m
3
.
8
:
t
n
e
r
r
u
C
e
g
r
u
S
d
r
a
w
r
o
F
k
a
e
P
)
d
o
h
t
e
m
C
E
D
E
J
(
d
a
o
l
d
e
t
a
r
n
o
d
e
s
o
p
m
i
r
e
p
u
s
I
M
S
F
0
3A
)
1
e
t
o
N
(
A
0
.
1
t
a
e
g
a
t
l
o
V
d
r
a
w
r
o
F
m
u
m
i
x
a
M
V
F
5
.
07
.
0V
T
t
a
t
n
e
r
r
u
C
e
s
r
e
v
e
R
C
D
m
u
m
i
x
a
M
J
5
2
=
O C
T
e
g
a
t
l
o
V
g
n
i
k
c
o
l
B
C
D
d
e
t
a
R
J
0
0
1
=
O C
I
R
2
.
0
0
5
1
.
0
0
2
A
m
)
2
e
t
o
N
(
e
c
n
a
t
s
i
s
e
R
l
a
m
r
e
h
T
l
a
c
i
p
y
T
Rθ
L
J
Rθ
A
J
8
2
8
8
O
W
/
C
e
g
n
a
R
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
n
o
i
t
c
n
u
J
g
n
i
t
a
r
e
p
O
T
J
5
2
1
+
o
t
5
5
-
0
5
1
+
o
t
5
5
-
O C
e
g
n
a
R
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
S
T
G
T
S
0
5
1
+
o
t
5
5
-
O C


Số phần tương tự - SS12E_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SS12E MCC-SS12E_16 Datasheet
218Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
More results

Mô tả tương tự - SS12E_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SS12 SSE-SS12 Datasheet
16Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SX32 PANJIT-SX32_04 Datasheet
41Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
General Semiconductor
SS22 GE-SS22 Datasheet
85Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SK12 SSE-SK12 Datasheet
17Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SK22 GOOD-ARK-SK22 Datasheet
182Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Comchip Technology
CDBV120 COMCHIP-CDBV120 Datasheet
217Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Diotech Company.
SK52C DIOTECH-SK52C Datasheet
756Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
SKN0 EIC-SKN0_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK52 EIC-SK52_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS12F PANJIT-SS12F Datasheet
258Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S510B TAYCHIPST-S510B Datasheet
8Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com