công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMHN3.3A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SMHN3.3A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SMHN3.3A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  SMHN3.3A Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SMHN3.3A Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SMHN3.3A Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
PAGE . 3
November 04.2010-REV.01
MOUNTING PAD LAYOUT
• Packing information
T/R - 10K per 13" plastic Reel
T/R - 3K per 7” plastic Reel
ORDER INFORMATION
LEGAL STATEMENT
Copyright PanJit International, Inc 2010
The information presented in this document is believed to be accurate and reliable. The specifications and information herein are
subject to change without notice. Pan Jit makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for
any particular purpose. Pan Jit products are not authorized for use in life support devices or systems. Pan Jit does not convey any
license under its patent rights or rights of others.
SOD-123HE
0.091
(2.3)
0.022
(0.55)
0.049
(1.25)
SOD-123HE
Unit: inch(mm)
SMHN3.3A / SMHN5.0A


Số phần tương tự - SMHN3.3A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SMH ETC2-SMH Datasheet
95Kb / 3P
   LARGE CAPACITANCE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
Illinois Capacitor, Inc...
SMH ILLINOISCAPACITOR-SMH Datasheet
218Kb / 2P
   Small size ??Extended Life ??Low cost
logo
Sanyou Corporation Limi...
SMH SANYOU-SMH Datasheet
115Kb / 4P
   Miniature High Power Relay
logo
Stackpole Electronics, ...
SMH SEI-SMH Datasheet
267Kb / 4P
   Surface Mount Wirewound Resistor
8/31/2022
logo
Japan Automatic Machine...
SMH JAM-SMH Datasheet
454Kb / 6P
   Connector Header Through Hole 3 position 0.098" (2.50mm)
More results

Mô tả tương tự - SMHN3.3A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
P6SMBJ PANJIT-P6SMBJ_09 Datasheet
145Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
P6SMB PANJIT-P6SMB_09 Datasheet
146Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
SMH5.0A PANJIT-SMH5.0A Datasheet
68Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
PJ6.6K48A PANJIT-PJ6.6K48A Datasheet
207Kb / 3P
   POWER SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6SMA6.8A PANJIT-P6SMA6.8A Datasheet
85Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
P4SMAJ PANJIT-P4SMAJ_08 Datasheet
179Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
PJ66K48A PANJIT-PJ66K48A Datasheet
210Kb / 3P
   POWER SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P4SMA PANJIT-P4SMA_08 Datasheet
173Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
logo
EIC discrete Semiconduc...
SMBJ50 EIC-SMBJ50 Datasheet
110Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STUB06I EIC-STUB06I_05 Datasheet
79Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com