công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD914TS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện MMBD914TS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNTSWITCHINGDIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

MMBD914TS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  MMBD914TS Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MMBD914TS Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MMBD914TS Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. MMBD914TS Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PAGE . 2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TJ=25
oC, unless otherwise noted)
REV.0.1-FEB.11.2009
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reverse Breakdown Voltage
V(BR)
IR=100uA
100
-
-
V
Reverse Current
IR
VR=20V
VR=75V
-
-
-
-
0.025
5.0
uA
Forward Voltage
VF
IF =10mA
-
-
1.0
V
Total Capacitance
CT
VR=0V, f =1MHz
-
-
4.0
pF
Reverse Recovery Time (Figure 1)
T RR
IF =IR=10mA, R L=100
--
4.0
ns


Số phần tương tự - MMBD914TS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MMBD914TS PANJIT-MMBD914TS_16 Datasheet
220Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD914TS_R1_00001 PANJIT-MMBD914TS_R1_00001 Datasheet
220Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD914TS_R2_00001 PANJIT-MMBD914TS_R2_00001 Datasheet
220Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
More results

Mô tả tương tự - MMBD914TS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MMBD914 PANJIT-MMBD914_09 Datasheet
288Kb / 4P
   SURFACE MOUNTSWITCHINGDIODE
logo
Compact Technology Corp...
S1A CTC-S1A Datasheet
51Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SURFACE MOUNT
logo
EIC discrete Semiconduc...
MBRA140T3G EIC-MBRA140T3G Datasheet
99Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SURFACE MOUNT
logo
Littelfuse
0452.500MRL LITTELFUSE-0452.500MRL Datasheet
190Kb / 3P
   Surface Mount Fuses Surface Mount Fuses
0448001.MR LITTELFUSE-0448001.MR Datasheet
289Kb / 4P
   Surface Mount Fuses Surface Mount Fuses
logo
YAGEO Corporation
CC0402JRNPO9BN220 YAGEO-CC0402JRNPO9BN220 Datasheet
360Kb / 14P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC SURFACE-MOUNT CERAMIC
logo
Littelfuse
044801.6MR LITTELFUSE-044801.6MR Datasheet
289Kb / 4P
   Surface Mount Fuses Surface Mount Fuses
455 LITTELFUSE-455 Datasheet
61Kb / 1P
   Surface Mount Fuses - Subminiature Surface Mount
465 LITTELFUSE-465 Datasheet
56Kb / 1P
   Surface Mount Fuses - Subminiature Surface Mount
045101.5NR LITTELFUSE-045101.5NR Datasheet
1Mb / 4P
   Surface Mount Fuses Surface Mount Fuses
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com