công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5399 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện 1N5399
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLASTIC SILICON RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

1N5399 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  1N5399 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. 1N5399 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PAGE . 2
STAD-FEB.27.2009
1
1N5391~1N5399
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Fig.3- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
Fig.2- MAXIMUM OVERLOAD SURGE CURRENT
Fig.4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
NO. OF CYCLE AT 60HZ
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
2.5
2.0
1.0
0
0.5
1.5
0
20406080
100
120
140
160
AMBIENT TEMPERAURE, C
O
50
40
30
20
10
1
2
4
6
810
20
40
60 80 100
0
100
10
1
10
1
1
T= 25 C
J
O
00
10
1.0
0.1
.2
.4
.6
.8
1.0 1.2
1.4
1.6
0.01
1.8
T= 25 C
J
O
Fig.5-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC
PERCENTAGE OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%
0.1
20
40
60
80
100 120
140
1.0
10
100
1000
T= 125 C
o
J
T= 100 C
J
O
T= 25 C
J
O


Số phần tương tự - 1N5399

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N5399 PANJIT-1N5399 Datasheet
47Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes)
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5399 TSC-1N5399 Datasheet
198Kb / 4P
   Silicon Rectifiers
logo
Yangzhou yangjie electr...
1N5399 YANGJIE-1N5399 Datasheet
690Kb / 2P
   1.5 AMPS.SILICON RECTIFIERS
logo
Dc Components
1N5399 DCCOM-1N5399 Datasheet
412Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SILICON RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N5399 ZSELEC-1N5399 Datasheet
111Kb / 2P
   1.5A SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N5399

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
RL101 BILIN-RL101 Datasheet
49Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
EM1Y BILIN-EM1Y Datasheet
49Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
ERC04-02F BILIN-ERC04-02F Datasheet
60Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
ERD03-02 BILIN-ERD03-02 Datasheet
50Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
GI500 BILIN-GI500 Datasheet
55Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
P600 CHENG-YI-P600 Datasheet
632Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
5A50 KISEMICONDUCTOR-5A50 Datasheet
57Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
PS150 PANJIT-PS150_07 Datasheet
72Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
PS200 PANJIT-PS200_07 Datasheet
59Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Transys Electronics
1N5391 TRSYS-1N5391 Datasheet
121Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com