công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DZT658 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DZT658
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DZT658 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  DZT658 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DZT658 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DZT658 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
0
0.2
0.4
25
50
75
100
125
150
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Max Power Dissipation vs. Ambient Temperature
A
0.6
0.8
1.0
0
V
, COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (V)
CE
Fig. 2 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
01
2
3
4
5
I = 1mA
B
I = 2mA
B
I = 3mA
B
I = 4mA
B
I = 5mA
B
0
50
100
150
200
250
0.001
0.01
0.1
1
I , COLLECTOR CURRENT (A)
C
Fig. 4 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage
vs. Collector Current
0.01
0.1
1.0
10
0.001
0.01
0.1
1
I , COLLECTOR CURRENT (A)
C
Fig. 5 Typical Base-Emitter Turn-On Voltage
vs. Collector Current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.001
0.01
0.1
1
I , COLLECTOR CURRENT (A)
C
Fig. 6 Typical Base-Emitter Saturation Voltage
vs. Collector Current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.001
0.01
0.1
1
DS31308 Rev. 2 - 2
2 of 3
www.diodes.com
DZT658
© Diodes Incorporated


Số phần tương tự - DZT658

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DZT651 DIODES-DZT651 Datasheet
148Kb / 4P
   LOW VCE(SAT) NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DZT651-13 DIODES-DZT651-13 Datasheet
148Kb / 4P
   LOW VCE(SAT) NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - DZT658

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DCP68 DIODES-DCP68_15 Datasheet
197Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DCP55 DIODES-DCP55 Datasheet
361Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
2DD2150R DIODES-2DD2150R Datasheet
153Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DXT3150 DIODES-DXT3150 Datasheet
206Kb / 3P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DCX54 DIODES-DCX54 Datasheet
229Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DZT2222A DIODES-DZT2222A_15 Datasheet
242Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DZT3150 DIODES-DZT3150 Datasheet
233Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30785 Rev. 3 - 2
DCP56 DIODES-DCP56 Datasheet
203Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DZT491 DIODES-DZT491 Datasheet
259Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DXTA42 DIODES-DXTA42 Datasheet
155Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
2DD1621T DIODES-2DD1621T Datasheet
211Kb / 4P
   NPN SURFACE MOUNT TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com