công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DZT953 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DZT953
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DZT953 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  DZT953_1 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DZT953_1 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DZT953_1 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DZT953_1 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Electrical Characteristics @TA = 25°C unless otherwise specified
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Condition
OFF CHARACTERISTICS
Collector-Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO
-140
-165
V
IC = -100μA, IE = 0
Collector-Emitter Breakdown Voltage
V(BR)CEO
-100
-120
V
IC = -10mA*, IB = 0
Emitter-Base Breakdown Voltage
V(BR)EBO
-6
-9
V
IE = -100μA, IC = 0
Collector Cutoff Current
ICBO
-50
-1
nA
μA
VCB = -100V, IE = 0
VCB = -100V, IE = 0, TA = 100°C
Emitter Cutoff Current
IEBO
-10
nA
VEB = - 6V, IC = 0
ON CHARACTERISTICS
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(SAT)
-18
-70
-125
-260
-50
-115
-220
-420
mV
IC = -100mA, IB = -10mA*
IC = -1A, IB = -100mA*
IC = -2A, IB = -200mA*
IC = -4A, IB = -400mA*
Base-Emitter Saturation Voltage
VBE(SAT)
-960
-1170
mV
IC = -4A, IB = -400mA*
Base-Emitter Turn-On Voltage
VBE(ON)
-880
-1160
mV
ICE = -4A, VCE = -1V*
DC Current Gain
hFE
100
100
50
30
220
200
100
70
15
300
IC = -10mA, VCE = -1V*
IC = -1A, VCE = -1V*
IC = -3A, VCE = -1V*
IC = -4A, VCE = -1V*
IC = -10A, VCE = -1V*
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
Current Gain-Bandwidth Product
fT
125
MHz
IC = -100mA, VCE = -10V,
f = 50MHz
Output Capacitance
Cobo
65
pF
VCB = -10V, f = 1MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
Switching Times
ton
toff
65
100
ns
IC = -2A, IB1 = -200mA
IB2 = 200mA, VCC = -10V
*Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300
μs
. Duty cycle ≤2%
0
25
50
75
100
125
150
T , AMBIENT TEMPERATURE ( C)
A
°
R
= 125°C
θJA
Fig. 1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature (Note 3)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0
12
3
4
5
I = -8mA
B
I = -10mA
B
I = -2mA
B
I = -4mA
B
I = -6mA
B
-V
, COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (V)
CE
Fig 2. Collector Current vs. Collector Emitter Voltage
DS30941 Rev. 6 - 2
2 of 4
www.diodes.com
DZT953
© Diodes Incorporated


Số phần tương tự - DZT953_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DZT953-13 DIODES-DZT953-13 Datasheet
203Kb / 4P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30941 Rev. 5 - 2
More results

Mô tả tương tự - DZT953_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BC807-16W DIODES-BC807-16W Datasheet
363Kb / 3P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30577 Rev. 5 - 2
2DB1119S DIODES-2DB1119S_15 Datasheet
201Kb / 4P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
2DA1797 DIODES-2DA1797 Datasheet
111Kb / 4P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
logo
Weitron Technology
BC808 WEITRON-BC808 Datasheet
959Kb / 4P
   PNP Transistor Surface Mount
logo
Leshan Radio Company
L2SB772Q LRC-L2SB772Q Datasheet
137Kb / 2P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
logo
Diodes Incorporated
DXT2907A DIODES-DXT2907A_15 Datasheet
191Kb / 4P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DXT5401 DIODES-DXT5401_15 Datasheet
126Kb / 5P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
logo
Leshan Radio Company
L2SD882Q LRC-L2SD882Q Datasheet
137Kb / 2P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
logo
Diodes Incorporated
DZT953 DIODES-DZT953 Datasheet
203Kb / 4P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30941 Rev. 5 - 2
DZTA92 DIODES-DZTA92 Datasheet
251Kb / 4P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DCP51 DIODES-DCP51 Datasheet
189Kb / 4P
   PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com