công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB11820M bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LB11820M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Direct PWM Drive Brushless Pre-Driver for Household Appliance Motors
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LB11820M bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LB11820M Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LB11820M Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LB11820M Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LB11820M Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LB11820M Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LB11820M Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LB11820M Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LB11820M Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LB11820M Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
Pin Assignment
No. 7104-6/17
LB11820M
Pin No.
1
2
4
6
3
5
7
8
Pin
RF
WH
VH
UH
WL
VL
UL
VCC1
Equivalent circuit
Function
Output current detection
Connect a resistor (Rf) between this pin and ground.
Set with the maximum output current IOUT = 0.5/Rf.
Output pin (external TR drive output)
Duty control made on UH, VH, and WH sides.
Power supply (output and Hall input blocks).
Normally used with the 12 V power supply. Connect
to VCC2 and VREG for application with the 5 V single
power supply. Connect a capacitor between this pin
and GND for stabilization.
Continued on next page.


Số phần tương tự - LB11820M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LB11822 SANYO-LB11822 Datasheet
151Kb / 11P
   Three-Phase Brushless Motor Driver for OA Products
LB11823M SANYO-LB11823M Datasheet
176Kb / 19P
   Direct PWM Drive Brushless Motor Predriver for OA Products
LB11824 SANYO-LB11824 Datasheet
178Kb / 17P
   Direct PWM Drive Brushless Motor Predriver for On-Demand Water Heater and Air Conditioner Motors
LB11824M SANYO-LB11824M Datasheet
178Kb / 17P
   Direct PWM Drive Brushless Motor Predriver for On-Demand Water Heater and Air Conditioner Motors
LB11825M SANYO-LB11825M Datasheet
250Kb / 8P
   LB11825M
More results

Mô tả tương tự - LB11820M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TB67B001FTG TOSHIBA-TB67B001FTG Datasheet
997Kb / 37P
   Sensorless PWM Driver for 3-Phase Brushless Motors
2022-07-22 Rev.8.0
TC78B027FTG TOSHIBA-TC78B027FTG Datasheet
1Mb / 45P
   1-Hall sine-wave PWM pre-driver for 3-phase brushless DC motors
2019-09-27
logo
Sanyo Semicon Device
ENA2005-D SANYO-ENA2005-D Datasheet
236Kb / 19P
   For Brushless Motor Drive Direct PWM Drive, Quiet Predriver IC
LV8827LF SANYO-LV8827LF Datasheet
220Kb / 13P
   For Brushless Motor Drive PWM Driver IC
LV8138V SANYO-LV8138V Datasheet
269Kb / 19P
   Bi-CMOS IC For Brushless Motor Drive Sine wave PWM Drive, Pre driver IC
LV8829LF SANYO-LV8829LF Datasheet
270Kb / 13P
   For Brushless Motor Drive PWM Driver IC
logo
ON Semiconductor
LV8829LFQA-NH ONSEMI-LV8829LFQA-NH Datasheet
232Kb / 13P
   For Brushless Motor Drive PWM Driver IC
May, 2013
LV8827LFQA ONSEMI-LV8827LFQA Datasheet
232Kb / 13P
   For Brushless Motor Drive PWM Driver IC
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LB11824M SANYO-LB11824M Datasheet
178Kb / 17P
   Direct PWM Drive Brushless Motor Predriver for On-Demand Water Heater and Air Conditioner Motors
LB1670M SANYO-LB1670M Datasheet
129Kb / 5P
   Driver for Brushless, Sensorless Motors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com