công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA408A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sanken electric

tên linh kiện STA408A
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Darlington General purpose
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STA408A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sanken electric

  STA408A Datasheet HTML 1Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
166
Characteristic curves
(Ta=25
°C)
Symbol
Ratings
Unit
VCBO
–120
V
VCEO
–120
V
VEBO
–6V
IC
–4A
IB
–1A
4 (Ta=25
°C)
20 (Tc=25
°C)
Tj
150
°C
Tstg
–40 to +150
°C
(Ta=25
°C)
Symbol
Unit
Conditions
ICBO
–10
µAVCB=–120V
IEBO
–10
mA
VEB=–6V
VCEO
–120
V
IC=–10mA
hFE
2000
VCE=–4V, IC=–2A
VCE(sat)
–1.5
V
VBE(sat)
–2.5
V
Specification
min
typ
max
PT
W
STA408A
IC=–2A, IB=–4mA
R1: 5k
Ω typ R2: 100Ω typ
1
3
R1 R2
2
5
4
7
6
9
8
10
–4
–3
–2
–1
0
0
–1
–2
–3
–4
–5
–6
VCE (V)
IB=–5mA
–2mA
–1.5mA
–1.0mA
–0.7mA
–0.5mA
–0.3mA
10000
5000
1000
500
100
50
typ
(VCE=–4V)
–0.03 –0.05
–0.1
–0.5
–1
–4
IC (A)
10000
5000
1000
500
100
50
–0.03
–0.05 –0.1
–0.5
–1
–4
Ta
=125
°C
IC (A)
–30
°C
75
°C
(VCE=–4V)
25
°C
(IC / IB=1000)
–3
–0.2
IC (A)
–2
–1
0
–0.5
–1
–4
125
°C
75
°C 25°C
Ta=–30
°C
–3
–2
–1
0
–0.1
–0.5 –1
–10
–5
–50 –100
IB (mA)
IC=–4A
IC=–2A
IC=–1A
(VCE=–4V)
–4
–3
–2
–1
0
0
–1
–2
–3
VBE (V)
75
°C
25
°C
20
10
5
1
0.5
1
5
10
50
100
500 1000
PW (mS)
–40
0
50
100
150
20
16
12
8.0
4.0
0
Ta (
°C)
24
With Silicone Grease
Natural Cooling
Heatsink: Aluminum
in mm
With Infinite Heatsink
100
×100×2
50
×50×2
25
×50×2
Without Heatsink
–10
–3
VCE (V)
–5
–1
–0.5
–0.1
–0.05
–0.03
–5
–10
–50
–100
–200
Single Pulse
Without Heatsink
Ta=25
°C
PNP Darlington
General purpose
External dimensions D • • • STA (10-pin)
Absolute maximum ratings
sEquivalent circuit diagram
Electrical characteristics
IC-VCE Characteristics (Typical)
hFE-IC Characteristics (Typical)
hFE-IC Temperature Characteristics (Typical)
VCE(sat)-IC Temperature Characteristics (Typical)
VCE(sat)-IB Characteristics (Typical)
IC-VBE Temperature Characteristics (Typical)
θ j-a-PW Characteristics
PT-Ta Characteristics
Safe Operating Area (SOA)


Số phần tương tự - STA408A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STA408A SANKEN-STA408A Datasheet
21Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
STA408A SANKEN-STA408A Datasheet
37Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
More results

Mô tả tương tự - STA408A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STA472A SANKEN-STA472A Datasheet
23Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
SLA4070 SANKEN-SLA4070_06 Datasheet
36Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
SLA4070 SANKEN-SLA4070 Datasheet
22Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
STA308A SANKEN-STA308A Datasheet
20Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
SLA4070 SANKEN-SLA4070 Datasheet
36Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
SMA4020 SANKEN-SMA4020_01 Datasheet
35Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
SDA01 SANKEN-SDA01 Datasheet
20Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
SMA4030 SANKEN-SMA4030 Datasheet
22Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
STA402A SANKEN-STA402A Datasheet
21Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
STA472A SANKEN-STA472A_06 Datasheet
40Kb / 1P
   PNP Darlington General purpose
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com