công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STA403A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sanken electric

tên linh kiện STA403A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Darlington General purpose
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STA403A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sanken electric

  STA403A Datasheet HTML 1Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
163
Characteristic curves
IC-VCE Characteristics (Typical)
hFE-IC Characteristics (Typical)
hFE-IC Temperature Characteristics (Typical)
VCE(sat)-IC Temperature Characteristics (Typical)
VCE(sat)-IB Characteristics (Typical)
IC-VBE Temperature Characteristics (Typical)
θ j-a-PW Characteristics
PT-Ta Characteristics
Safe Operating Area (SOA)
(Ta=25
°C)
Symbol
Ratings
Unit
VCBO
120
V
VCEO
100
V
VEBO
6V
IC
4A
ICP
8 (PW
≤10ms, Du≤50%)
A
4 (Ta=25
°C)
20 (Tc=25
°C)
Tj
150
°C
Tstg
–40 to +150
°C
(Ta=25
°C)
Symbol
Unit
Conditions
ICBO
100
µAVCB=120V
IEBO
10
mA
VEB=6V
VCEO
100
V
IC=10mA
hFE
1000
VCE=4V, IC=2A
VCE(sat)
2.0
V
IC=2A, IB=10mA
ton
0.6
µsVCC 40V,
tstg
5.0
µsIC=2A,
tf
2.0
µsIB1=–IB2=10mA
Specification
min
typ
max
PT
W
STA403A
R1: 3k
Ω typ R2: 500Ω typ
2
1
3
R1
R2
4
5
6
7
8
9
10
4
3
2
1
0
1
02
3
4
5
IB=
1m
A
0.8mA
0.6m
A
0.5mA
0.4mA
0.3mA
VCE (V)
20000
10000
5000
1000
500
100
50
(VCE=4V)
typ
0.02
0.05
0.1
0.5
1
4
IC (A)
20000
10000
5000
500
100
0.02
0.05
0.5
1
4
IC (A)
1000
50
0.1
Ta
=125
°C
25
°C
–30
°C
(VCE=4V)
0.2
3
1
0
0.5
1
4
IC (A)
2
Ta=–30
°C
25°C
125°C
(IC / IB=1000)
3
2
1
0
0.2
0.5
1
5
10
50
100
IB (mA)
IC=1A
IC=2A
IC=3A
IC=4A
4
3
2
1
01
2
VBE (V)
(VCE=4V)
20
10
5
1.0
0.5
1
5
10
50
100
500 1000
PW (mS)
–40
0
50
100
150
20
16
12
8.0
4.0
0
Ta (
°C)
24
With Silicone Grease
Natural Cooling
Heatsink: Aluminum
in mm
With Infinite Heatsink
100
×100×2
50
×50×2
25
×50×2
Without Heatsink
10
5
1
0.5
0.1
3
5
10
50
VCE (V)
0.05
100
0.03
Single Pulse
Without Heatsink
Ta=25
°C
NPN Darlington
General purpose
External dimensions D • • • STA (10-pin)
Absolute maximum ratings
Electrical characteristics
sEquivalent circuit diagram


Số phần tương tự - STA403A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STA403A SANKEN-STA403A Datasheet
22Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
STA403A SANKEN-STA403A Datasheet
36Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
More results

Mô tả tương tự - STA403A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SLA4060 SANKEN-SLA4060 Datasheet
23Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
STA404A SANKEN-STA404A Datasheet
36Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
SMA4030 SANKEN-SMA4030 Datasheet
37Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
STA403A SANKEN-STA403A Datasheet
22Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
STA404A SANKEN-STA404A_06 Datasheet
36Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
SLA4060 SANKEN-SLA4060_06 Datasheet
38Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
SLA4030 SANKEN-SLA4030_08 Datasheet
37Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
STA473A SANKEN-STA473A_06 Datasheet
38Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
STA404A SANKEN-STA404A Datasheet
22Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
STA473A SANKEN-STA473A Datasheet
23Kb / 1P
   NPN Darlington General purpose
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com