công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Si1143-A10-GM bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện Si1143-A10-GM
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I2C INTERFACE
Download  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

Si1143-A10-GM bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Silicon Laboratories

Back Button Si1143-A10-GM Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories Si1143-A10-GM Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories Si1143-A10-GM Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories Si1143-A10-GM Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories Si1143-A10-GM Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories Si1143-A10-GM Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories Si1143-A10-GM Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories Si1143-A10-GM Datasheet HTML 10Page - Silicon Laboratories Si1143-A10-GM Datasheet HTML 11Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 66 page
background image
Si11 41/42/43
Preliminary Rev. 0.5
7
Table 4. I2C Timing Specifications
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Clock Frequency
fSCL
——
3.4
MHz
Clock Pulse Width Low
tLOW
160
ns
Clock Pulse Width High
tHIGH
60
ns
Rise Time
tR
10
40
ns
Fall Time
tF
10
40
ns
Start Condition Hold Time
tHD.STA
160
ns
Start Condition Setup Time
tSU.STA
160
ns
Input Data Setup Time
tSU.DAT
10
ns
Input Data Hold Time
tHD.DAT
0—
ns
Stop Condition Setup Time
tSU.STO
160
ns


Số phần tương tự - Si1143-A10-GM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI1143-A11-GMR SILABS-SI1143-A11-GMR Datasheet
1Mb / 77P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I 2C INTERFACE
Rev. 1.42 3/21
SI1143-A11-YM0R SILABS-SI1143-A11-YM0R Datasheet
1Mb / 77P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I 2C INTERFACE
Rev. 1.42 3/21
More results

Mô tả tương tự - Si1143-A10-GM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI1153-AB9X-GMR SILABS-SI1153-AB9X-GMR Datasheet
918Kb / 61P
   Proximity/Ambient Light Sensor IC with I2C Interface
Rev. 1.3
SI115X SILABS-SI115X Datasheet
1Mb / 65P
   Proximity/Ambient Light Sensor IC with I2C Interface
Rev. 1.4
SI1153 SILABS-SI1153 Datasheet
1Mb / 58P
   Proximity/Ambient Light Sensor IC with IC Interface
SI1143-M01-GMR SILABS-SI1143-M01-GMR Datasheet
1Mb / 79P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR MODULE WITH I2C INTERFACE
Rev. 1.1 12/14
logo
Everlight Electronics C...
EAAPMST3923A3 EVERLIGHT-EAAPMST3923A3 Datasheet
726Kb / 23P
   Ambient Light Sensor and Proximity Sensor with I2C Interface
EAAPMST3923A2 EVERLIGHT-EAAPMST3923A2 Datasheet
836Kb / 20P
   Ambient Light Sensor and Proximity Sensor with I2C Interface
logo
Silicon Laboratories
SI1141-A11-GM SILABS-SI1141-A11-GM Datasheet
1Mb / 77P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I 2C INTERFACE
Rev. 1.42 3/21
logo
ON Semiconductor
NOA1302 ONSEMI-NOA1302 Datasheet
226Kb / 9P
   Ambient Light Sensor with I2C Interface
August, 2009 ??Rev. 1
LV0104CS ONSEMI-LV0104CS Datasheet
225Kb / 9P
   Ambient Light Sensor, I2C Interface
April 2015- Rev. 2
logo
AMIC Technology
ASR8601 AMICC-ASR8601 Datasheet
40Kb / 1P
   Ambient Light Sensor with I2C digital interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com