công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW55NM50N bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW55NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V, 0.040 廓, 54 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-247
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW55NM50N bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STW55NM50N Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW55NM50N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW55NM50N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW55NM50N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW55NM50N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW55NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW55NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW55NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW55NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Electrical characteristics
STW55NM50N
6/12
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2.
Safe operating area
Figure 3.
Thermal impedance
Figure 4.
Output characteristics
Figure 5.
Transfer characteristics
Figure 6.
Transconductance
Figure 7.
Static drain-source on resistance


Số phần tương tự - STW55NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW55NM60N STMICROELECTRONICS-STW55NM60N Datasheet
329Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.047 ?? 51 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-247
July 2008 Rev 4
STW55NM60ND STMICROELECTRONICS-STW55NM60ND Datasheet
147Kb / 9P
   N-channel 600 V - 0.047 廓 - 51 A TO-247 FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode)
More results

Mô tả tương tự - STW55NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW43NM50N STMICROELECTRONICS-STW43NM50N Datasheet
482Kb / 12P
   N-channel 500 V, 0.070 廓, 37 A MDmesh??II Power MOSFET TO-247
STW60NM50N STMICROELECTRONICS-STW60NM50N Datasheet
757Kb / 13P
   N-channel 500 V, 0.035 廓, 68 A, MDmesh??II Power MOSFET in a TO-247 package
April 2013 Rev 2
STW56NM60N STMICROELECTRONICS-STW56NM60N Datasheet
415Kb / 11P
   N-channel 600 V, 0.05 廓, 45 A TO-247 MDmesh??II Power MOSFET
STW43NM60N STMICROELECTRONICS-STW43NM60N Datasheet
500Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.075 廓, 35 A MDmesh??II Power MOSFET TO-247
STB23NM50N STMICROELECTRONICS-STB23NM50N Datasheet
867Kb / 21P
   N-channel 500 V, 0.162 廓, 17 A TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK MDmesh??II Power MOSFET
STB16NM50N STMICROELECTRONICS-STB16NM50N Datasheet
554Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.21 廓 - 15 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220 - TO-247- TO-220FP
STX25NM50N STMICROELECTRONICS-STX25NM50N Datasheet
616Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.11 廓, 22 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STP30NM50N STMICROELECTRONICS-STP30NM50N Datasheet
628Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.090 廓, 27 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STB13NM50N STMICROELECTRONICS-STB13NM50N_08 Datasheet
573Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.250 廓 - 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - TO-247 - TO-220FP - I2PAK - D2PAK
STF34NM60N STMICROELECTRONICS-STF34NM60N Datasheet
941Kb / 17P
   N-channel 600 V, 0.092 廓, 29 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-247, TO-220FP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com