công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA5623M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA5623M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Combination System Reset IC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA5623M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  LA5623M Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA5623M Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA5623M Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA5623M Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
[Reset Circuit 1, 2 Common]
Current drain when off
ICC1
1.4
2.0
mA
Current drain when on
ICC2
When reset 1 and 2 are both on
2
3
mA
Detection voltage temperature coefficient
VS/
∆T
0.01
%/°C
Output high-level voltage
VOH
IOH = –40 µA
0.9 VCC
V
Low-level signal propagation delay
tPHL
CL = 100 pF
10
µs
Operating limit voltage *1
VOPL
RL = 2.2 kΩ, V(sat) ≤ 0.4 V
0.67
0.80
V
RL = 100 kΩ, V(sat) ≤ 0.4 V
0.55
0.70
V
Internal pull-up resistance
R
5
10
15
k
[Reset Circuit 1]
Sense voltage 1
VS1
1.20
1.25
1.30
V
Hysteresis voltage 1
∆VS1
9
15
23
mV
High-level signal propagation delay 1
tPLH1
CL = 100 pF
80
200
500
µs
Output low voltage 1
VOL1
VIN < 1.2 V, IOL = 5 mA
0.2
0.4
V
Input voltage range
VIN1
–0.3
+10
V
Input current
IIN1
VIN = 1.25 V
100
500
nA
[Reset Circuit 2]
Sense voltage 2
VS2
4.0
4.2
4.4
V
Hysteresis voltage 2
∆VS2
30
50
100
mV
Ct0 = “L”, Ct1 = “H” : CL = 100pF
15
25
35
ms
High-level signal propagation delay 2
tPLH2
Ct0 = “H”, Ct1 = “L” : CL = 100pF
30
50
70
ms
Ct0 = “H”, Ct1 = “H” : CL = 100pF
60
100
140
ms
Ct0 = “L”, Ct1 = “L” : CL = 100pF
120
200
280
ms
Output low-level voltage 2
VOL2
VCC < 4.0 V, IOL = 5 mA
0.2
0.4
V
Input high-level voltage *2
VRESH2
2
10
V
Input high-level current *2
IRESH2
VRES = 2 V
80
µA
Input low-level voltage *2
VRESL2
–0.3
+0.8
V
No. 5719-2/4
LA5623M
Notes: 1. The minimum supply voltage such that a low-level output can be maintained.
2. Manual reset.
A high level applied to the manual reset pin sets the output 2 pin low, and a low level sets the output 2 pin high.
Pin Assignment
*1: Ct0
*2: Ct1
The delay time is 100 ms when
the above two pins are both
left open.
Operating Characteristics at Ta = 25°C, VCC = 5 V


Số phần tương tự - LA5623M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA5620 SANYO-LA5620 Datasheet
67Kb / 4P
   Regulator for Multiple Power Supply Systems
LA5621M SANYO-LA5621M Datasheet
94Kb / 6P
   Lithium-Ion Battery Charge Control IC
LA5621V SANYO-LA5621V Datasheet
94Kb / 6P
   Lithium-Ion Battery Charge Control IC
LA5627W SANYO-LA5627W Datasheet
93Kb / 7P
   LA5627W
More results

Mô tả tương tự - LA5623M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
BMR-0301 KODENSHI-BMR-0301 Datasheet
312Kb / 2P
   System Reset IC
BMR-0201 KODENSHI-BMR-0201 Datasheet
314Kb / 2P
   System Reset IC
logo
Rohm
BD47XXG ROHM-BD47XXG Datasheet
175Kb / 6P
   System Reset IC
logo
New Japan Radio
NJM2103 NJRC-NJM2103 Datasheet
291Kb / 9P
   SYSTEM RESET IC
logo
Mitsumi Electronics, Co...
PST85XX MITSUMI-PST85XX Datasheet
139Kb / 13P
   System Reset IC
logo
Rohm
BH6150F ROHM-BH6150F Datasheet
78Kb / 8P
   System reset IC
logo
New Japan Radio
NJU2103B NJRC-NJU2103B Datasheet
1Mb / 29P
   System Reset IC
Ver.1.1
NJM2102 NJRC-NJM2102 Datasheet
314Kb / 11P
   SYSTEM RESET IC
logo
KODENSHI_AUK CORP.
BMR-0101 KODENSHI-BMR-0101 Datasheet
316Kb / 2P
   System Reset IC
logo
New Japan Radio
NJM2103M-TE2 NJRC-NJM2103M-TE2 Datasheet
241Kb / 8P
   SYSTEM RESET IC
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com