công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS30L45CFP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS30L45CFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low drop power Schottky rectifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS30L45CFP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STPS30L45CFP Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS30L45CFP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS30L45CFP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS30L45CFP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS30L45CFP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS30L45CFP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS30L45CFP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS30L45CFP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS30L45CFP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
Characteristics
STPS30L45C
4/12
Doc ID 8002 Rev 4
Figure 5.
Non repetitive surge peak forward
current versus overload duration
Figure 6.
Non repetitive surge peak forward
current versus overload duration
(TO-220FPAB only)
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
t(s)
IM(A)
Tc=25°C
Tc=125°C
Tc=75°C
IM
t
δ=0.5
maximum values, per diode
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
0
20
40
60
80
100
120
140
t(s)
IM(A)
Tc=25°C
Tc=125°C
Tc=75°C
IM
t
δ=0.5
maximum values, per diode
Figure 7.
Relative variation of thermal
impedance junction to case versus
pulse duration
Figure 8.
Relative variation of thermal
impedance junction to case versus
pulse duration (TO-220FPAB)
1E-4
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
tp(s)
Zth(j-c)/Rth(j-c)
δ = 0.5
δ = 0.2
δ = 0.1
Single pulse
T
δ=tp/T
tp
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
tp(s)
Zth(j-c)/Rth(j-c)
T
δ=tp/T
tp
δ = 0.5
δ = 0.2
δ = 0.1
Single pulse
Figure 9.
Reverse leakage current versus
reverse voltage applied (typical
values, per diode)
Figure 10.
Junction capacitance versus
reverse voltage applied (typical
values, per diode)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
1E+2
5E+2
VR(V)
IR(mA)
Tj=100°C
Tj=75°C
Tj=25°C
Tj=150°C
Tj=125°C
12
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000
VR(V)
C(pF)
F=1MHz
Tj=25°C


Số phần tương tự - STPS30L45CFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS30L45CFP STMICROELECTRONICS-STPS30L45CFP Datasheet
126Kb / 8P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Infineon Technologies A...
STPS30L45CFP INFINEON-STPS30L45CFP Datasheet
2Mb / 25P
   12W 5V SMPS evaluation board with ICE3AR4780VJZ
Revision 1.2, 2015-05-12
More results

Mô tả tương tự - STPS30L45CFP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
1N581X STMICROELECTRONICS-1N581X Datasheet
61Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
July 2003 - Ed: 4A
STPS3L25S STMICROELECTRONICS-STPS3L25S Datasheet
55Kb / 4P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS40L45CT STMICROELECTRONICS-STPS40L45CT Datasheet
71Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L40CT STMICROELECTRONICS-STPS10L40CT Datasheet
82Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1L40A STMICROELECTRONICS-STPS1L40A Datasheet
76Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS41L30CG STMICROELECTRONICS-STPS41L30CG Datasheet
99Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS80L30CY STMICROELECTRONICS-STPS80L30CY Datasheet
24Kb / 3P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
1N5817 STMICROELECTRONICS-1N5817 Datasheet
107Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25B-TR STMICROELECTRONICS-STPS5L25B-TR Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS10L40C STMICROELECTRONICS-STPS10L40C Datasheet
145Kb / 9P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25 STMICROELECTRONICS-STPS5L25_08 Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com