công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS30L45CW bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS30L45CW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low drop power Schottky rectifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS30L45CW bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STPS30L45CW Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS30L45CW Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS30L45CW Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS30L45CW Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS30L45CW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS30L45CW Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS30L45CW Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS30L45CW Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS30L45CW Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
STPS30L45C
Characteristics
Doc ID 8002 Rev 4
3/12
Table 4.
Static electrical characteristics (per diode)
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
IR
(1)
Reverse leakage current
Tj = 25 °C
VR = VRRM
0.4
mA
Tj = 125 °C
100
200
mA
VF
(1)
Forward voltage drop
Tj = 25 °C
IF = 15 A
0.55
V
Tj = 125 °C
IF = 15 A
0.42
0.50
Tj = 25 °C
IF = 30 A
0.74
Tj = 125 °C
IF = 30 A
0.59
0.67
1.
Pulse test: tp = 380 µs,
δ < 2%
To evaluate the conduction losses use the following equation: P = 0.330 x IF(AV) + 0.011 IF
2
(RMS)
Figure 1.
Average forward power dissipation
versus average forward current
(per diode)
Figure 2.
Average forward current versus
ambient temperature
(
δ = 0.5, per diode)
02468
10
12
14
16
18
20
0
2
4
6
8
10
12
IF(av) (A)
PF(av)(W)
T
δ=tp/T
tp
δ = 0.05
δ = 0.1
δ = 0.2
δ = 0.5
δ = 1
0
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Tamb(°C)
IF(av)(A)
Rth(j-a)=15°C/W
Rth(j-a)=Rth(j-c)
TO-220FPAB
TO-220AB/TO-247/I²PAK/D²PAK
T
δ=tp/T
tp
Figure 3.
Normalized avalanche power
derating versus pulse duration
Figure 4.
Normalized avalanche power
derating versus junction
temperature
0.001
0.01
0.1
0.01
1
0.1
10
100
1000
1
t (µs)
p
P(tp)
P
(1 µs)
ARM
ARM
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
25
50
75
100
125
150
T (°C)
j
P(Tj)
P
(25 °C)
ARM
ARM


Số phần tương tự - STPS30L45CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS30L45CW STMICROELECTRONICS-STPS30L45CW Datasheet
126Kb / 8P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - STPS30L45CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
1N581X STMICROELECTRONICS-1N581X Datasheet
61Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
July 2003 - Ed: 4A
STPS3L25S STMICROELECTRONICS-STPS3L25S Datasheet
55Kb / 4P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS40L45CT STMICROELECTRONICS-STPS40L45CT Datasheet
71Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L40CT STMICROELECTRONICS-STPS10L40CT Datasheet
82Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1L40A STMICROELECTRONICS-STPS1L40A Datasheet
76Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS41L30CG STMICROELECTRONICS-STPS41L30CG Datasheet
99Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS80L30CY STMICROELECTRONICS-STPS80L30CY Datasheet
24Kb / 3P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
1N5817 STMICROELECTRONICS-1N5817 Datasheet
107Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25B-TR STMICROELECTRONICS-STPS5L25B-TR Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS10L40C STMICROELECTRONICS-STPS10L40C Datasheet
145Kb / 9P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25 STMICROELECTRONICS-STPS5L25_08 Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com