công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS30L45C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS30L45C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low drop power Schottky rectifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS30L45C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS30L45C_10 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS30L45C_10 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS30L45C_10 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS30L45C_10 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS30L45C_10 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS30L45C_10 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS30L45C_10 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS30L45C_10 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPS30L45C_10 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
STPS30L45C
Package Information
Doc ID 8002 Rev 4
7/12
Mounting (soldering) the I2PAK metal slug (heatsink) with alloy, like a surface mount device,
IS NOT PERMITTED. A standard through-hole mounting is mandatory.
Table 6.
I2PAK dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.40
2.72
0.094
0.107
b
0.61
0.88
0.024
0.035
b1
1.14
1.70
0.044
0.067
c
0.49
0.70
0.019
0.028
c2
1.23
1.32
0.048
0.052
D
8.95
9.35
0.352
0.368
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.195
0.203
E
10
10.40
0.394
0.409
L
13
14
0.512
0.551
L1
3.50
3.93
0.138
0.155
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
E
L2
L1
b1
D
A1
c
c2
A
b
e
e1
L


Số phần tương tự - STPS30L45C_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS30L45CFP STMICROELECTRONICS-STPS30L45CFP Datasheet
126Kb / 8P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Infineon Technologies A...
STPS30L45CFP INFINEON-STPS30L45CFP Datasheet
2Mb / 25P
   12W 5V SMPS evaluation board with ICE3AR4780VJZ
Revision 1.2, 2015-05-12
logo
STMicroelectronics
STPS30L45CG STMICROELECTRONICS-STPS30L45CG Datasheet
126Kb / 8P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30L45CG-TR STMICROELECTRONICS-STPS30L45CG-TR Datasheet
126Kb / 8P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30L45CR STMICROELECTRONICS-STPS30L45CR Datasheet
126Kb / 8P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - STPS30L45C_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
1N581X STMICROELECTRONICS-1N581X Datasheet
61Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
July 2003 - Ed: 4A
STPS3L25S STMICROELECTRONICS-STPS3L25S Datasheet
55Kb / 4P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS40L45CT STMICROELECTRONICS-STPS40L45CT Datasheet
71Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L40CT STMICROELECTRONICS-STPS10L40CT Datasheet
82Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1L40A STMICROELECTRONICS-STPS1L40A Datasheet
76Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS41L30CG STMICROELECTRONICS-STPS41L30CG Datasheet
99Kb / 6P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS80L30CY STMICROELECTRONICS-STPS80L30CY Datasheet
24Kb / 3P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
1N5817 STMICROELECTRONICS-1N5817 Datasheet
107Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25B-TR STMICROELECTRONICS-STPS5L25B-TR Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS10L40C STMICROELECTRONICS-STPS10L40C Datasheet
145Kb / 9P
   Low drop power Schottky rectifier
STPS5L25 STMICROELECTRONICS-STPS5L25_08 Datasheet
88Kb / 7P
   Low drop power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com