công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC440-5 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Seme LAB

tên linh kiện BC440-5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEME-LAB [Seme LAB]
Trang chủ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

BC440-5 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Seme LAB

  BC440-5 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BC440-5
Bipolar NPN Device.
V
CEO =
40V
I
C = 2A
All Semelab hermetically sealed products
can be processed in accordance with the
requirements of BS, CECC and JAN,
JANTX, JANTXV and JANS specifications
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
V
CEO*
40
V
I
C(CONT)
2
A
h
FE
@ 4/0.5 (V
CE / IC)
60
130
-
f
t
50M
Hz
P
D
1
W
* Maximum Working Voltage
This is a shortform datasheet. For a full datasheet please contact sales@semelab.co.uk.
Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed
to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use.
Generated
1-Aug-02
Bipolar NPN Device in a
Hermetically sealed TO39
Metal Package.
Semelab plc.
Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk
Website: http://www.semelab.co.uk
Dimensions in mm (inches).
0.89
(0.035)
max.
12.70
(0.500)
min.
0.41 (0.016)
0.53 (0.021)
dia.
5.08 (0.200)
typ.
0.71 (0.028)
0.86 (0.034)
2.54
(0.100)
45°
6.10 (0.240)
6.60 (0.260)
8.51 (0.34)
9.40 (0.37)
7.75 (0.305)
8.51 (0.335)
1
2
3
0.74 (0.029)
1.14 (0.045)
TO39 (TO205AD)
PINOUTS
1 – Emitter
2 – Base
3 – Collector


Số phần tương tự - BC440-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
BC440-4 SEME-LAB-BC440-4 Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
BC440-6 SEME-LAB-BC440-6 Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
More results

Mô tả tương tự - BC440-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
2N2219A SEME-LAB-2N2219A Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
2N3300 SEME-LAB-2N3300 Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
2N2960 SEME-LAB-2N2960 Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
2N3036 SEME-LAB-2N3036 Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
2N3053A SEME-LAB-2N3053A Datasheet
16Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
2N3108 SEME-LAB-2N3108 Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
2N3110 SEME-LAB-2N3110 Datasheet
16Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
BFT32A SEME-LAB-BFT32A Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
BFY56 SEME-LAB-BFY56 Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
BSX46 SEME-LAB-BSX46 Datasheet
15Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
BSX62 SEME-LAB-BSX62 Datasheet
16Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com