công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS20L15D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS20L15D
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY DIODE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS20L15D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STPS20L15D_03 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS20L15D_03 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS20L15D_03 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS20L15D_03 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS20L15D_03 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
STPS20L15D/G
4/5
PACKAGE MECHANICAL DATA
D
2PAK
A
C2
D
R
A2
M
V2
C
A1
G
L
L3
L2
B
B2
E
*
* FLAT ZONE NO LESS THAN 2mm
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B2
1.14
1.70
0.045
0.067
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.23
1.36
0.048
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10.00
10.40
0.393
0.409
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85
0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
L3
1.40
1.75
0.055
0.069
M
2.40
3.20
0.094
0.126
R
0.40 typ.
0.016 typ.
V2
8.90
3.70
1.30
5.08
16.90
10.30
FOOT PRINT DIMENSIONS (in millimeters)


Số phần tương tự - STPS20L15D_03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
STPS20L15D-N3 VISHAY-STPS20L15D-N3 Datasheet
160Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 30-Aug-11
STPS20L15DPBF VISHAY-STPS20L15DPBF Datasheet
110Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 22-Aug-08
STPS20L15DPBF VISHAY-STPS20L15DPBF Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 15-Aug-08
STPS20L15DPBF VISHAY-STPS20L15DPBF Datasheet
160Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 30-Aug-11
STPS20L15DPBF VISHAY-STPS20L15DPBF_12 Datasheet
160Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 30-Aug-11
More results

Mô tả tương tự - STPS20L15D_03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS20L15D STMICROELECTRONICS-STPS20L15D Datasheet
93Kb / 5P
   LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY DIODE
STPS40L15C STMICROELECTRONICS-STPS40L15C_11 Datasheet
112Kb / 8P
   Low drop OR-ing power Schottky diode
STPS60L15CW STMICROELECTRONICS-STPS60L15CW Datasheet
57Kb / 4P
   LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY DIODE
STPS80L15TV STMICROELECTRONICS-STPS80L15TV Datasheet
49Kb / 4P
   LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY DIODE
STPS120L15TV STMICROELECTRONICS-STPS120L15TV Datasheet
46Kb / 4P
   LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY DIODE
STPS40L15CW STMICROELECTRONICS-STPS40L15CW_03 Datasheet
83Kb / 5P
   LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY DIODE
STPS40L15CW STMICROELECTRONICS-STPS40L15CW Datasheet
84Kb / 5P
   LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY DIODE
STPS40L15C STMICROELECTRONICS-STPS40L15C Datasheet
112Kb / 8P
   Low drop OR-ing power Schottky diode
July 2011 Rev 6
STPS80L15CY STMICROELECTRONICS-STPS80L15CY Datasheet
131Kb / 5P
   LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X200-0008D IXYS-DSS2X200-0008D Datasheet
165Kb / 1P
   OR-ing Power Schottky Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com