công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS10L60CG-TR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS10L60CG-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS10L60CG-TR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STPS10L60CG-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS10L60CG-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS10L60CG-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS10L60CG-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS10L60CG-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS10L60CG-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS10L60CG-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS10L60CG-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
STPS10L60C
Characteristics
3/8
Figure 1.
Average forward power dissipation
versus average forward current
(per diode)
Figure 2.
Average forward current versus
ambient temperature (
δ = 0.5)
(per diode)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
P
(W)
F(AV)
T
δ=tp/T
tp
I
(A)
F(AV)
δ = 0.05
δ = 0.1 δ = 0.2
δ = 0.5
δ = 1
0
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
6
I
(A)
F(AV)
T
δ=tp/T
tp
R
=15°C/W
th(j-a)
T
(°C)
amb
R=R
th(j-a)
th(j-c)
Figure 3.
Normalized avalanche power
derating versus pulse duration
Figure 4.
Normalized avalanche power
derating versus junction
temperature
0.001
0.01
0.1
0.01
1
0.1
10
100
1000
1
t (µs)
p
P(t )
P
(1µs)
ARM p
ARM
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
25
50
75
100
125
150
T (°C)
j
P(t )
P
(25°C)
ARM p
ARM
Figure 5.
Non repetitive surge peak forward
current versus overload duration
(maximum values, per diode)
(TO-220FPAB)
Figure 6.
Relative variation of thermal
transient impedance junction to
case versus pulse duration
(TO-220FPAB)
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I (A)
M
IM
t
δ=0.5
t(s)
T =25°C
C
T =75°C
C
T =125°C
C
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Z/R
th(j-c)
th(j-c)
T
δ=tp/T
tp
t (s)
p
δ = 0.5
δ = 0.2
δ = 0.1
Single pulse


Số phần tương tự - STPS10L60CG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS10L60CF STMICROELECTRONICS-STPS10L60CF Datasheet
76Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L60CFP STMICROELECTRONICS-STPS10L60CFP Datasheet
76Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
SUNMATE electronic Co.,...
STPS10L60CT SUNMATE-STPS10L60CT Datasheet
2Mb / 2P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - STPS10L60CG-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1645D STMICROELECTRONICS-STPS1645D Datasheet
47Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1545CFP STMICROELECTRONICS-STPS1545CFP Datasheet
136Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X41-01A IXYS-DSS2X41-01A Datasheet
47Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X61-0045A IXYS-DSS2X61-0045A Datasheet
38Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X101-02A IXYS-DSS2X101-02A Datasheet
48Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS3045CT STMICROELECTRONICS-STPS3045CT_03 Datasheet
196Kb / 9P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS6045CP STMICROELECTRONICS-STPS6045CP_03 Datasheet
118Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30120C STMICROELECTRONICS-STPS30120C Datasheet
117Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS30M60S STMICROELECTRONICS-STPS30M60S Datasheet
178Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_10 Datasheet
129Kb / 10P
   Power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com