công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS10L60CG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS10L60CG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS10L60CG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPS10L60CG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS10L60CG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS10L60CG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS10L60CG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS10L60CG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS10L60CG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS10L60CG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS10L60CG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
STPS10L60C
Package information
5/8
2
Package information
Epoxy meets UL94, V0
Cooling method: by conduction (C)
Recommended torque value: 0.55 Nm
Maximum torque value: 0.70 Nm
Table 3.
TO-220FPAB dimensions
REF.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
B
2.50
2.70
0.098
0.106
D
2.50
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1.00
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H
10.00
10.40
0.393
0.409
L2
16.00 Typ.
0.630 Typ.
L3
28.60
30.60
1.126
1.205
L4
9.80
10.60
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.90
16.40
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Diam
3.00
3.20
0.118
0.126
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M


Số phần tương tự - STPS10L60CG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS10L60CF STMICROELECTRONICS-STPS10L60CF Datasheet
76Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L60CFP STMICROELECTRONICS-STPS10L60CFP Datasheet
76Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
SUNMATE electronic Co.,...
STPS10L60CT SUNMATE-STPS10L60CT Datasheet
2Mb / 2P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - STPS10L60CG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1645D STMICROELECTRONICS-STPS1645D Datasheet
47Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1545CFP STMICROELECTRONICS-STPS1545CFP Datasheet
136Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X41-01A IXYS-DSS2X41-01A Datasheet
47Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X61-0045A IXYS-DSS2X61-0045A Datasheet
38Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X101-02A IXYS-DSS2X101-02A Datasheet
48Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS3045CT STMICROELECTRONICS-STPS3045CT_03 Datasheet
196Kb / 9P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS6045CP STMICROELECTRONICS-STPS6045CP_03 Datasheet
118Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30120C STMICROELECTRONICS-STPS30120C Datasheet
117Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS30M60S STMICROELECTRONICS-STPS30M60S Datasheet
178Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_10 Datasheet
129Kb / 10P
   Power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com