công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS10L60C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS10L60C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS10L60C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STPS10L60C Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS10L60C Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS10L60C Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS10L60C Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS10L60C Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS10L60C Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS10L60C Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS10L60C Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
STPS10L60C
Ordering information
7/8
3
Ordering information
4
Revision history
Type
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery
mode
STPS10L60CFP
STPS10L60CFP
TO-220FPAB
2 g
50
Tube
STPS10L60CG
STPS10L60CG
D2PAK
1.48 g
50
Tube
STPS10L60CG-TR
STPS10L60CG
D2PAK
1.48 g
1000
Tape and reel
Date
Revision
Description of Changes
Jul-2003
3C
Last release.
26-Mar-2007
4
Removed ISOWATT package.
Added D2PAK package.


Số phần tương tự - STPS10L60C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS10L60CF STMICROELECTRONICS-STPS10L60CF Datasheet
76Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS10L60CFP STMICROELECTRONICS-STPS10L60CFP Datasheet
76Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
SUNMATE electronic Co.,...
STPS10L60CT SUNMATE-STPS10L60CT Datasheet
2Mb / 2P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - STPS10L60C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1645D STMICROELECTRONICS-STPS1645D Datasheet
47Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1545CFP STMICROELECTRONICS-STPS1545CFP Datasheet
136Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X41-01A IXYS-DSS2X41-01A Datasheet
47Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X61-0045A IXYS-DSS2X61-0045A Datasheet
38Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X101-02A IXYS-DSS2X101-02A Datasheet
48Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS3045CT STMICROELECTRONICS-STPS3045CT_03 Datasheet
196Kb / 9P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS6045CP STMICROELECTRONICS-STPS6045CP_03 Datasheet
118Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30120C STMICROELECTRONICS-STPS30120C Datasheet
117Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS30M60S STMICROELECTRONICS-STPS30M60S Datasheet
178Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_10 Datasheet
129Kb / 10P
   Power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com