công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD16NF06L-1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD16NF06L-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 60V - 0.060廓 - 24A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD16NF06L-1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STD16NF06L-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD16NF06L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
STD16NF06L - STD16NF06L-1
Electrical ratings
3/14
1
Electrical ratings
Table 1.
Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDS
Drain-source voltage (VGS = 0)
60
V
VDGR
Drain-gate voltage (RGS = 20 kΩ)60
V
VGS
Gate- source voltage
± 18
V
ID
Drain current (continuous) at TC = 25°C
24
A
ID
Drain current (continuous) at TC = 100°C
17
A
IDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area.
Drain current (pulsed)
96
A
Ptot
Total dissipation at TC = 25°C
40
W
Derating Factor
0.27
W/°C
dv/dt(2)
2.
ISD ≤16A, di/dt ≤200A/µs, VDD =V(BR)DSS, Tj ≤TJMAX
Peak diode recovery avalanche energy
11.5
V/ns
EAS
(3)
3.
Starting Tj = 25 °C, ID = 20A, VDD = 48V
Single pulse avalanche energy
200
mJ
Tstg
Storage temperature
-55 to 175
°C
Tj
Max. operating junction temperature
Table 2.
Thermal data
Rthj-case
Thermal resistance junction-case max
3.75
°C/W
Rthj-pcb
Thermal resistance junction-to PCB max
62
°C/W
TJ
Maximum lead temperature for soldering purpose (1)
1.
When Mounted on 1 inch2 FR-4 board, 2 oz. of Cu.
300
°C


Số phần tương tự - STD16NF06L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD16NF06L-1 STMICROELECTRONICS-STD16NF06L-1 Datasheet
442Kb / 11P
   N-channel 60V - 0.060 - 24A - DPAK/IPAK STripFET II Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD16NF06L-1 VBSEMI-STD16NF06L-1 Datasheet
963Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD16NF06L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD16NF06L STMICROELECTRONICS-STD16NF06L Datasheet
442Kb / 11P
   N-channel 60V - 0.060 - 24A - DPAK/IPAK STripFET II Power MOSFET
STD20NF06LT4 STMICROELECTRONICS-STD20NF06LT4 Datasheet
420Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032廓 - 24A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD16NF06T4 STMICROELECTRONICS-STD16NF06T4 Datasheet
705Kb / 11P
   N-Channel 60V - 0.060廓 - 16A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
STD20NF06L STMICROELECTRONICS-STD20NF06L Datasheet
416Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032OHM - 24A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD12NF06-1 STMICROELECTRONICS-STD12NF06-1 Datasheet
333Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.08廓 - 12A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD20NF06 STMICROELECTRONICS-STD20NF06 Datasheet
342Kb / 13P
   N-CHANNEL 60V - 0.032OHM - 24A DPAK STripFET TM II POWER MOSFET
STD12NF06L STMICROELECTRONICS-STD12NF06L_07 Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.08??- 12A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD30PF03L STMICROELECTRONICS-STD30PF03L Datasheet
320Kb / 8P
   P-CHANNEL 30V - 0.025ohm - 24A DPAK/IPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD12NF06 STMICROELECTRONICS-STD12NF06 Datasheet
443Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.08 ohm - 12A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD12NF06L STMICROELECTRONICS-STD12NF06L Datasheet
444Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.08 ohm - 12A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com