công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD16NF06L bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD16NF06L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 60V - 0.060廓 - 24A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD16NF06L bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STD16NF06L Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD16NF06L Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD16NF06L Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD16NF06L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD16NF06L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD16NF06L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD16NF06L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD16NF06L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD16NF06L Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
Electrical characteristics
STD16NF06L - STD16NF06L-1
4/14
2
Electrical characteristics
(TCASE=25°C unless otherwise specified)
Table 3.
On/off states
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source
breakdown voltage
ID = 250µA, VGS =0
60
V
IDSS
Zero gate voltage
drain current (VGS = 0)
VDS = Max rating
VDS = Max rating,
TC = 125°C
1
10
µA
µA
IGSS
Gate-body leakage
current (VDS = 0)
VGS = ± 18V
±100
nA
VGS(th)
Gate threshold voltage
VDS = VGS, ID = 250µA
1
V
RDS(on)
Static drain-source on
resistance
VGS = 10V, ID = 8A
VGS = 5V, ID = 8A
0.060
0.070
0.070
0.085
Table 4.
Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
gfs
(1)
1.
Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%.
Forward
transconductance
VDS = 15V, ID =12A
12
S
Ciss
Coss
Crss
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer
capacitance
VDS = 25V, f = 1MHz,
VGS = 0
370
69
30
pF
pF
pF
td(on)
tr
td(off)
tf
Turn-on delay time
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
VDD = 30V, ID = 8A
RG =4.7Ω VGS = 5V
(see Figure 13)
12
30
20
6
ns
ns
ns
ns
Qg
Qgs
Qgd
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
VDD = 30V, ID = 8A,
VGS = 5V, RG =4.7Ω
(see Figure 14)
7.5
2.5
4.2
nC
nC
nC


Số phần tương tự - STD16NF06L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD16NF06L STMICROELECTRONICS-STD16NF06L Datasheet
442Kb / 11P
   N-channel 60V - 0.060 - 24A - DPAK/IPAK STripFET II Power MOSFET
STD16NF06L-1 STMICROELECTRONICS-STD16NF06L-1 Datasheet
442Kb / 11P
   N-channel 60V - 0.060 - 24A - DPAK/IPAK STripFET II Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD16NF06L-1 VBSEMI-STD16NF06L-1 Datasheet
963Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
STD16NF06LT4 VBSEMI-STD16NF06LT4 Datasheet
897Kb / 6P
   N-Channel 6 0-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD16NF06L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD16NF06L STMICROELECTRONICS-STD16NF06L Datasheet
442Kb / 11P
   N-channel 60V - 0.060 - 24A - DPAK/IPAK STripFET II Power MOSFET
STD20NF06LT4 STMICROELECTRONICS-STD20NF06LT4 Datasheet
420Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032廓 - 24A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD16NF06T4 STMICROELECTRONICS-STD16NF06T4 Datasheet
705Kb / 11P
   N-Channel 60V - 0.060廓 - 16A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
STD20NF06L STMICROELECTRONICS-STD20NF06L Datasheet
416Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032OHM - 24A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD12NF06-1 STMICROELECTRONICS-STD12NF06-1 Datasheet
333Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.08廓 - 12A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD20NF06 STMICROELECTRONICS-STD20NF06 Datasheet
342Kb / 13P
   N-CHANNEL 60V - 0.032OHM - 24A DPAK STripFET TM II POWER MOSFET
STD12NF06L STMICROELECTRONICS-STD12NF06L_07 Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.08??- 12A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD30PF03L STMICROELECTRONICS-STD30PF03L Datasheet
320Kb / 8P
   P-CHANNEL 30V - 0.025ohm - 24A DPAK/IPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD12NF06 STMICROELECTRONICS-STD12NF06 Datasheet
443Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.08 ohm - 12A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD12NF06L STMICROELECTRONICS-STD12NF06L Datasheet
444Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.08 ohm - 12A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com