công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD12NF06T4-1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD12NF06T4-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 60 V, 0.08廓, 12 A, DPAK, IPAK STripFET??II Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD12NF06T4-1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD12NF06T4-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD12NF06T4-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD12NF06T4-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD12NF06T4-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD12NF06T4-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD12NF06T4-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD12NF06T4-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD12NF06T4-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD12NF06T4-1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
Test circuits
STD12NF06, STD12NF06T4
8/14
Doc ID 8431 Rev 7
3
Test circuits
Figure 14.
Switching times test circuit for
resistive load
Figure 15.
Gate charge test circuit
Figure 16.
Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 17.
Unclamped inductive load test
circuit
Figure 18.
Unclamped inductive waveform


Số phần tương tự - STD12NF06T4-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD12NF06T4-1 VBSEMI-STD12NF06T4-1 Datasheet
963Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD12NF06T4-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD12NF06-1 STMICROELECTRONICS-STD12NF06-1 Datasheet
333Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.08廓 - 12A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD12NF06L STMICROELECTRONICS-STD12NF06L_07 Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.08??- 12A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD12NF06 STMICROELECTRONICS-STD12NF06 Datasheet
443Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.08 ohm - 12A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD12NF06L STMICROELECTRONICS-STD12NF06L Datasheet
444Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.08 ohm - 12A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD16NF06L STMICROELECTRONICS-STD16NF06L_07 Datasheet
362Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.060廓 - 24A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD20NF06LT4 STMICROELECTRONICS-STD20NF06LT4 Datasheet
420Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032廓 - 24A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L_06 Datasheet
430Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD30PF03LT4 STMICROELECTRONICS-STD30PF03LT4 Datasheet
339Kb / 13P
   P-channel 30 V - 0.025 廓 - 24 A - DPAK / IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD70N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD70N2LH5 Datasheet
232Kb / 12P
   N-channel 25 V, 0.006 廓, 48 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD40N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD40N2LH5 Datasheet
231Kb / 12P
   N-channel 25 V, 0.01 廓, 40 A, DPAK, IPAK STripFET??V Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com