công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD2NC45-1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD2NC45-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 450 V, 4.1 , 1.5 A, IPAK SuperMESH Power MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD2NC45-1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STD2NC45-1_09 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD2NC45-1_09 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD2NC45-1_09 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD2NC45-1_09 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD2NC45-1_09 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD2NC45-1_09 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD2NC45-1_09 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD2NC45-1_09 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD2NC45-1_09 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Electrical characteristics
STD2NC45-1
4/13
Doc ID 9103 Rev 4
2
Electrical characteristics
(TCASE = 25°C unless otherwise specified)
Table 5.
On/off states
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source
breakdown voltage
ID = 250µA, VGS = 0
450
V
IDSS
Zero gate voltage
Drain current (VGS = 0)
VDS = Max rating
VDS = Max rating, TC = 125°C
1
50
µA
µA
IGSS
Gate-body leakage
current (VDS = 0)
VGS = ± 30V
±100
nA
VGS(th)
Gate threshold voltage
VDS = VGS, ID = 250µA
2.3
3
3.7
V
RDS(on)
Static drain-source on
resistance
VGS = 10V, ID = 0.5A
4.1
4.5
Table 6.
Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max. Unit
gfs
(1)
1.
Pulsed: pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %
Forward transconductance
VDS > ID(on) x RDS(on)max,
ID = 0.5A
-1.1
S
Ciss
Coss
Crss
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer
capacitance
VDS = 25V, f = 1 MHz, VGS = 0
-
160
27.5
4.7
pF
pF
pF
Qg
Qgs
Qgd
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
VDD = 360V, ID = 1.5A,
VGS = 10V, RG =4.7Ω
(see Figure 17)
-
7
1.3
3.2
10
nC
nC
nC
Table 7.
Switching times
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max. Unit
td(on)
tr
Turn-on delay time
Rise time
VDD = 225V, ID = 0.5A
RG =4.7Ω VGS = 10V
(see Figure 16)
-
6.7
4
-
ns
ns
tr(Voff)
tf
tc
Off-voltage rise time
Fall time
Cross-over time
VDD = 360V, ID = 1.5A,
RG =4.7Ω, VGS = 10V
(see Figure 16)
-
8.5
12
18
-
ns
ns
ns


Số phần tương tự - STD2NC45-1_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2NC45-1 STMICROELECTRONICS-STD2NC45-1_06 Datasheet
381Kb / 15P
   N-channel 450V - 4.1 - 1.5A - IPAK - TO-92 SuperMESH Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD2NC45-1_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2NC45-1 STMICROELECTRONICS-STD2NC45-1_06 Datasheet
381Kb / 15P
   N-channel 450V - 4.1 - 1.5A - IPAK - TO-92 SuperMESH Power MOSFET
STD2NC45-1 STMICROELECTRONICS-STD2NC45-1 Datasheet
381Kb / 11P
   N-channel 450V - 4.1 - 1.5A - IPAK - TO-92 SuperMESH Power MOSFET
STD2NK70Z STMICROELECTRONICS-STD2NK70Z_06 Datasheet
457Kb / 16P
   N-channel 700V - 6廓 - 1.6 A - DPAK/IPAK Zener protected SuperMESH??Power MOSFET
STN3N45K3 STMICROELECTRONICS-STN3N45K3 Datasheet
487Kb / 12P
   N-channel 450 V, 3.2 廓, 1.8 A, TO-92, SOT-223, IPAK SuperMESH3??Power MOSFET
STD2NK100Z STMICROELECTRONICS-STD2NK100Z Datasheet
459Kb / 16P
   N-channel 1000 V, 6.25 廓, 1.85 A, TO-220, DPAK, IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UT3458 UTC-UT3458 Datasheet
152Kb / 3P
   4.1 A, 60 V (D-S) N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
STATEK CORPORATION
STU3N45K3 STATEK-STU3N45K3 Datasheet
838Kb / 14P
   N-channel 450 V - 3.3 廓 typ., 1.8 A Zener-protected SuperMESH3??Power MOSFET in a IPAK package
logo
STMicroelectronics
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60 Datasheet
748Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 8 - 1A DPAK / IPAK / TO-92 SuperMESH Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
NTD5C648NL ONSEMI-NTD5C648NL Datasheet
233Kb / 7P
   MOSFET ??Power, Single, N-Channel 60 V, 4.1 m, 91 A
May, 2019??Rev.
NVCR8LS4D1N15MCA ONSEMI-NVCR8LS4D1N15MCA Datasheet
145Kb / 6P
   MOSFET – Power, N-Channel 150 V, 4.1 m
June, 2022 - Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com