công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST1S12XX18 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST1S12XX18
Giải thích chi tiết về linh kiện  Synchronous rectification with enable, 0.7 A, 1.7 MHz fixed or adjustable step-down switching regulator in TSOT23-5L
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST1S12XX18 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  ST1S12XX18 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics ST1S12XX18 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ST1S12XX18 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ST1S12XX18 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST1S12XX18 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST1S12XX18 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST1S12XX18 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST1S12XX18 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST1S12XX18 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
ST1S12XX, ST1S12XX12, ST1S12XX18
Schematic
Doc ID 14314 Rev 3
3/20
1
Schematic
Figure 1.
Schematic diagram
Driver
OSC
Σ
Rsense
VIN
SW
FB/VO
MOSFET
Comp
Driver
CONTROL
LOGIC
SOFT START
REF1
Gnd
DMD
I_SEN
VC
VSUM
DMD
VRST
VSET
VDRV_P
VDRV_N
UVLO
SHUT DOWN
EN


Số phần tương tự - ST1S12XX18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST1S12XX18 STMICROELECTRONICS-ST1S12XX18 Datasheet
338Kb / 20P
   Synchronous rectification with enable, 0.7 A, 1.7 MHz fixed or adjustable step-down switching regulator in TSOT23-5L
More results

Mô tả tương tự - ST1S12XX18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST1S12XX STMICROELECTRONICS-ST1S12XX Datasheet
338Kb / 20P
   Synchronous rectification with enable, 0.7 A, 1.7 MHz fixed or adjustable step-down switching regulator in TSOT23-5L
ST1S06XX STMICROELECTRONICS-ST1S06XX Datasheet
426Kb / 20P
   Synchronous rectification with inhibit, 1.5 A, 1.5 MHz fixed or adjustable, step-down switching regulator
ST1S06 STMICROELECTRONICS-ST1S06 Datasheet
502Kb / 19P
   Synchronous rectification with inhibit, 1.5A, 1.5 MHz fixed or adjustable, step-down switching regulator in DFN6 3x3
ST2S06A33 STMICROELECTRONICS-ST2S06A33_09 Datasheet
296Kb / 18P
   Dual synchronous rectification with reset or inhibit, 0.5 A, 1.5 MHz adjustable step-down switching regulator
ST2S06A33 STMICROELECTRONICS-ST2S06A33 Datasheet
333Kb / 21P
   Dual synchronous rectification with reset or inhibit, 0.5 A, 1.5 MHz adjustable step-down switching regulator
ST2S08B STMICROELECTRONICS-ST2S08B Datasheet
757Kb / 18P
   Dual synchronous rectification, 1.5 A, 1.5 MHz adjustable step-down switching regulator
ST1S09 STMICROELECTRONICS-ST1S09_10 Datasheet
387Kb / 18P
   2 A, 1.5 MHz PWM step-down switching regulator with synchronous rectification
ST1S30 STMICROELECTRONICS-ST1S30 Datasheet
193Kb / 11P
   3 A, 1.5 MHz PWM step-down switching regulator with synchronous rectification
L5988 STMICROELECTRONICS-L5988 Datasheet
114Kb / 10P
   4A step-down switching regulator with synchronous rectification
L5980 STMICROELECTRONICS-L5980_08 Datasheet
1Mb / 37P
   0.7 A step-down switching regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com