công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB1111C-0005 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

tên linh kiện SB1111C-0005
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Color Low Current Type
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANLEY [STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.stanley.co.jp/e/
Logo STANLEY - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

SB1111C-0005 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button SB1111C-0005 Datasheet HTML 2Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 3Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 4Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 5Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 6Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 7Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 8Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 9Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 10Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
2010.12.01
Page 6
Single Color Low Current Type (I
F=5mA)
1111C Series
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
2
465
470
520
532
3
470
475
532
545
SG
Dominant Wavelength λd (n m)
Rank
SB
IF=5mA
IF=5mA
(Ta=25℃)
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
566
569
581.5
585
596.1
600.9
621
632
B
569
572
584
587.5
599.1
603.9
C
572
575
586.5
590
602.1
606.9
D
575
578
589
592.5
605.1
609.9
E
591.5
595
608.1
612.9
F
594
597.5
FA
Rank
YPY
IF=5mA
IF=5mA
FY
IF=5mA
Dominant Wav elengthλd (nm)
FR
IF=5mA
Color Tone Groups (λd)
Tolerance : +/-3nm
※ Please contact our sales staff concerning rank designation.


Số phần tương tự - SB1111C-0005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
SB1111C-0005 STANLEY-SB1111C-0005 Datasheet
392Kb / 27P
   Single Color Ultra High Brightness Type
SB1111C-0005 STANLEY-SB1111C-0005 Datasheet
465Kb / 24P
   Single Color Low Current Type (IF=5mA)
SB1111C-0005 STANLEY-SB1111C-0005_11 Datasheet
465Kb / 24P
   Single Color Low Current Type (IF=5mA)
More results

Mô tả tương tự - SB1111C-0005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
SB1111C-0005 STANLEY-SB1111C-0005_11 Datasheet
465Kb / 24P
   Single Color Low Current Type (IF=5mA)
PY1101W-TR STANLEY-PY1101W-TR Datasheet
724Kb / 21P
   Single Color 3216 Type
BR1101W-TR STANLEY-BR1101W-TR Datasheet
724Kb / 21P
   Single Color 3216 Type
AY1112H-TR STANLEY-AY1112H-TR Datasheet
431Kb / 21P
   Single Color 2125 Type
AA1102W-TR STANLEY-AA1102W-TR Datasheet
724Kb / 21P
   Single Color 3216 Type
PY1102W-TR STANLEY-PY1102W-TR Datasheet
724Kb / 21P
   Single Color 3216 Type
YPY1104B STANLEY-YPY1104B Datasheet
259Kb / 18P
   Single Color High Brightness Type
FR1113F-TR STANLEY-FR1113F-TR Datasheet
311Kb / 18P
   Single Color High Brightness Type
FY1112H-TR STANLEY-FY1112H-TR Datasheet
368Kb / 20P
   Single Color High Brightness Type
FY1101F-TR STANLEY-FY1101F-TR Datasheet
288Kb / 16P
   Single Color High Brightness Type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com