công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M4Z28-BR00SH1TR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M4Z28-BR00SH1TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZEROPOWER짰 SNAPHAT짰 (battery)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M4Z28-BR00SH1TR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button M4Z28-BR00SH1TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M4Z28-BR00SH1TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M4Z28-BR00SH1TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M4Z28-BR00SH1TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M4Z28-BR00SH1TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M4Z28-BR00SH1TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M4Z28-BR00SH1TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M4Z28-BR00SH1TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M4Z28-BR00SH1TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
Mechanical information
M4Z28-BR00SH, M4Z32-BR00SH
8/16
Figure 3.
Battery discharge rates
Figure 4.
DIP extractor tool
AI02519
0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
LOAD CHARACTERISTICS
Temp: 20°C
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Duration (hrs.)
(B)
15k
Ω
30k
Ω
50k
Ω
100k
Ω
0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
LOAD CHARACTERISTICS
Temp: 20°C
200 400 600
1200
1600 1800
Duration (hrs.)
(A)
100k
Ω
800 1000
1400
2000
15k
Ω 30kΩ
BR1225
BR1632
AI02527


Số phần tương tự - M4Z28-BR00SH1TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M4Z28-BR00SH1TR STMICROELECTRONICS-M4Z28-BR00SH1TR Datasheet
163Kb / 12P
   ZEROPOWER SNAPHAT (BATTERY)
More results

Mô tả tương tự - M4Z28-BR00SH1TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M4T28-BR12SH STMICROELECTRONICS-M4T28-BR12SH_08 Datasheet
139Kb / 16P
   TIMEKEEPER짰 SNAPHAT짰 (battery and crystal)
M48Z08 STMICROELECTRONICS-M48Z08_05 Datasheet
283Kb / 16P
   5V, 64 Kbit (8Kb x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48Z35 STMICROELECTRONICS-M48Z35_11 Datasheet
414Kb / 24P
   256 Kbit (32 Kbit x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48Z58 STMICROELECTRONICS-M48Z58_11 Datasheet
417Kb / 24P
   5 V, 64 Kbit (8 Kbit x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48Z512A STMICROELECTRONICS-M48Z512A_10 Datasheet
341Kb / 21P
   4 Mbit (512 Kbit x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48Z35 STMICROELECTRONICS-M48Z35_10 Datasheet
432Kb / 24P
   256 Kbit (32 Kbit x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48Z35AV STMICROELECTRONICS-M48Z35AV Datasheet
223Kb / 24P
   5.0V or 3.3V, 256Kbit (32Kbit x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48Z08 STMICROELECTRONICS-M48Z08_10 Datasheet
323Kb / 20P
   5 V, 64 Kbit (8 Kb x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48Z02 STMICROELECTRONICS-M48Z02_11 Datasheet
343Kb / 22P
   5 V, 16 Kbit (2 Kb x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
M48Z02 STMICROELECTRONICS-M48Z02_10 Datasheet
335Kb / 21P
   5 V, 16 Kbit (2 Kb x 8) ZEROPOWER짰 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com