công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS-BT2416C1.H bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện GS-BT2416C1.H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bluetooth짰 class 1 module with embedded HCI FW
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GS-BT2416C1.H bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  GS-BT2416C1.H Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.H Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.H Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.H Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.H Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.H Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.H Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.H Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.H Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
Maximum ratings
GS-BT2416C1.H
4/19
2
Maximum ratings
2.1
Absolute maximum ratings
Absolute maximum ratings (see Table 1) indicate limits beyond which damage to the device
may occur. Sustained exposure to these limits will adversely affect device reliability.
Operating ranges (see Table 2) define the limits for functional operation and parametric
characteristics of the module. Functionality outside these limits is not implied.
2.2
Operating ranges
Table 1.
Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Values
Unit
Min
Max
VDD
Module supply voltage
4
V
VIN
Input voltage on any digital pin
Vss1-0.5 Vdd+0.3
V
Tstg
Storage temperature
-40
+85
°C
Tsold
Soldering temperature
240
Table 2.
Operating ranges
Symbol
Parameter
Conditions
Values
Unit
Min
Typ
Max
VDD
Module supply voltage
- 20 °C < T < 70 °C
3.13
3.3
3.47
V
Tstg
Operating ambient
temperature
-20
+70
°C


Số phần tương tự - GS-BT2416C1.H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
GS-BT2416C1.A STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C1.A Datasheet
279Kb / 11P
   Bluetooth Class 1 Module
GS-BT2416C1.AT1 STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C1.AT1 Datasheet
489Kb / 38P
   Bluetooth짰 class 1 module with embedded SPP SW
More results

Mô tả tương tự - GS-BT2416C1.H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
GS-BT2416C2.H STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C2.H Datasheet
867Kb / 18P
   Bluetooth class 2 module with embedded HCI FW
GS-BT2416C1.AT1 STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C1.AT1 Datasheet
489Kb / 38P
   Bluetooth짰 class 1 module with embedded SPP SW
logo
Mitsumi Electronics, Co...
WML-C95 MITSUMI-WML-C95 Datasheet
76Kb / 2P
   Bluetooth짰 HCI Module
logo
STMicroelectronics
SPBT2632C1A STMICROELECTRONICS-SPBT2632C1A Datasheet
584Kb / 26P
   Bluetooth짰 technology class-1 module
logo
Microchip Technology
RN42 MICROCHIP-RN42 Datasheet
1Mb / 26P
   Class 2 Bluetooth짰 Module with EDR Support
03/25/14
logo
STMicroelectronics
SPBT2632C2A STMICROELECTRONICS-SPBT2632C2A Datasheet
548Kb / 27P
   Bluetooth짰 technology class-2 module
August 2012 Rev 4
logo
List of Unclassifed Man...
BR-LE4.0-S2 ETC-BR-LE4.0-S2 Datasheet
274Kb / 7P
   Bluetooth짰 4.0 Low Energy Single Mode Class 1 SoC Module
ARF7678AA ETC2-ARF7678AA Datasheet
186Kb / 1P
   Bluetooth짰 Module Class 2 - Data - 1mW - 2.41/2.48GHz
logo
STMicroelectronics
GS-BT2416C2_0709 STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C2_0709 Datasheet
804Kb / 32P
   Bluetooth class 2 module with embedded SPP SW
GS-BT2416C2.AT1 STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C2.AT1 Datasheet
851Kb / 32P
   Bluetooth class 2 module with embedded SPP SW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com