công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA1895M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA1895M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Chip Tuner IC for Car Radios
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1895M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  LA1895M Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA1895M Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA1895M Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA1895M Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
No. 5733-2/4
LA1895M
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Maximum supply voltage
VCC max
9
V
Allowable power dissipation
Pd max
1.1
W
Operating temperature
Topr
–40 to +85
°C
Storage temperature
Tstg
–40 to +150
°C
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Supply voltage
VCCH
8.5
V
VCCL
5
V
Operating voltage range
VCCHop
7.5 to 9.0
V
VCCLop
4.5 to 5.5
V
Operating Conditions at Ta = 25°C


Số phần tương tự - LA1895M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA189W-G-S1 LIGITEK-LA189W-G-S1 Datasheet
132Kb / 5P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA1895M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1780M SANYO-LA1780M Datasheet
764Kb / 38P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
logo
Silan Microelectronics ...
SA1787 SILAN-SA1787 Datasheet
1Mb / 19P
   SINGLE-CHIP TUNER IC FOR CAR RADIOS
logo
Sanyo Semicon Device
LA1776M SANYO-LA1776M_09 Datasheet
544Kb / 41P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1781M SANYO-LA1781M Datasheet
567Kb / 50P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1787M SANYO-LA1787M_09 Datasheet
600Kb / 54P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1787M SANYO-LA1787M Datasheet
606Kb / 54P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1784M SANYO-LA1784M Datasheet
568Kb / 50P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1781M SANYO-LA1781M_09 Datasheet
514Kb / 48P
   For Car Radios Single-Chip Tuner IC
LA1776M SANYO-LA1776M Datasheet
544Kb / 41P
   Monolithic Linear IC Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LV25200M SANYO-LV25200M_10 Datasheet
523Kb / 45P
   Single chip Tuner IC for Car Radio
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com