công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA1867NM bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA1867NM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Car Radio Single-Chip Tuner System
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1867NM bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LA1867NM Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA1867NM Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA1867NM Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA1867NM Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA1867NM Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LA1867NM Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LA1867NM Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LA1867NM Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LA1867NM Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 32 page
background image
Continued from preceding page.
No. 4619-9/32
LA1867NM
Continued on next page.
Pin
Function
Equivalent internal circuit
Note
37
FM IF IN
36
IF BYPASS
23
Mute drive output
22
Mute input
33
FM mute ON Adj
Limited amplifier input
Select the capacitor grounding point
carefully.
Œ
The muting time constants from the
external CR circuit are determined as
follows.
Attack time TA = R1 × C2
Release time TR = R2 × C2

Noise convergence adjustment
Divide the V23 voltage by R2 when
there is no input at the antenna input,
and input that voltage to pin 22.
Noise convergence will be maximum
when V22 = 2 V.
The variation range is 5 to 35 dB,
taking the 1 kHz 22.5 kHz dev output
as the reference.
Ž
Muting off function
The muting is turned off when pin 22 is
shorted to ground.
The muting on level is adjusted by changing
the external resistance R.
Unit (resistance:
Ω, capacitance:F)


Số phần tương tự - LA1867NM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1862 SANYO-LA1862 Datasheet
823Kb / 28P
   Single-Chip Tuner System for Car Stereo
LA1862M SANYO-LA1862M Datasheet
823Kb / 28P
   Single-Chip Tuner System for Car Stereo
logo
LIGITEK electronics co....
LA186B-9SEF-PF LIGITEK-LA186B-9SEF-PF Datasheet
135Kb / 6P
   LED ARRAY
LA186B-9SEF9UG-3-PF LIGITEK-LA186B-9SEF9UG-3-PF Datasheet
131Kb / 7P
   LED ARRAY
LA186B-DBK-2-PF LIGITEK-LA186B-DBK-2-PF Datasheet
137Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA1867NM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA7616P TOSHIBA-TA7616P Datasheet
297Kb / 7P
   CAR RADIO AM TUNER ONE CHIP AM SYSTEM
logo
Sanyo Semicon Device
LV25200M SANYO-LV25200M_10 Datasheet
523Kb / 45P
   Single chip Tuner IC for Car Radio
LV25700PM SANYO-LV25700PM Datasheet
751Kb / 68P
   For Car Radio Single chip Tuner IC
LA1787NM SANYO-LA1787NM_09 Datasheet
326Kb / 6P
   Single-Chip Car Radio System IC
LA1787NM SANYO-LA1787NM Datasheet
326Kb / 6P
   Single-Chip Car Radio System IC
LA1862M SANYO-LA1862M Datasheet
823Kb / 28P
   Single-Chip Tuner System for Car Stereo
LV25200M SANYO-LV25200M Datasheet
522Kb / 45P
   Bi-CMOS IC Single chip Tuner IC for Car Radio
logo
Hitachi Semiconductor
HA1199 HITACHI-HA1199 Datasheet
585Kb / 7P
   AM Tuner for Car Radio
logo
Sanyo Semicon Device
LA1130 SANYO-LA1130 Datasheet
216Kb / 5P
   AM Tuner for Car Radio
logo
STMicroelectronics
TDA7512F STMICROELECTRONICS-TDA7512F Datasheet
633Kb / 45P
   FM car-radio tuner IC with intelligent selectivity system (ISS)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com