công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA1816 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA1816
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Chip AM/FM, MPX Tuner System for Headphone Stereos, Radio-Cassette Recorders
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1816 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LA1816 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA1816 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA1816 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA1816 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA1816 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA1816 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA1816 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LA1816 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LA1816 Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
SW Band Test Circuit
Coil Specifications
Unit (resistance:
Ω, capacitance: F)
T1
SW2 OSC
HW 40184 (Mitsumi)
4 – 6 8T
3 – 1 12T
Qo
^ 28,
L = 1.31µH
0237 1500 (Sumida)
4 – 6 8T
3 – 1 12T
Qo
^ 20,
L = 1.31 µH
T1
SW2 ANT
YT 30117 (Mitsumi)
1 – 2 4T
4 – 6 2T
2 – 3 4T
Qo = 95,
L = 1.4 µH
4 – 6 2T
1 – 2 5T
2 – 3 5T
Qo
^ 40,
L = 1.4 µH
2158 4095 319A (Sumida)
LW Characteristics
ANT input voltage – dB/m
LA1816, 1816M
No.2659-10/11


Số phần tương tự - LA1816

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1810 SANYO-LA1810 Datasheet
590Kb / 13P
   AM/FM/MPX Tuner System for Radio-Cassette Recorders, Music Centers
logo
LIGITEK electronics co....
LA181W-G-PF LIGITEK-LA181W-G-PF Datasheet
112Kb / 6P
   LED ARRAY
LA181W-SEG-PF LIGITEK-LA181W-SEG-PF Datasheet
124Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA1816

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1810 SANYO-LA1810 Datasheet
590Kb / 13P
   AM/FM/MPX Tuner System for Radio-Cassette Recorders, Music Centers
LA1806 SANYO-LA1806 Datasheet
61Kb / 4P
   AM/FM-IF/MPX Tuner System for Radio-Cassette Recorders, Music Centers
logo
Unisonic Technologies
UTCCXA1191 UTC-UTCCXA1191 Datasheet
115Kb / 7P
   FM/AM Radio (for radio-cassette tape recorders and headphone tape recorders.)
logo
Sanyo Semicon Device
LA1805 SANYO-LA1805 Datasheet
1,006Kb / 13P
   AM/FM-IF/MPX Tuner System for Radio-Casette Recorders, Music Centers
logo
Panasonic Semiconductor
AN7224 PANASONIC-AN7224 Datasheet
284Kb / 5P
   AM Tuner, FM-AM IF Amplifier CircuIt for RadIo Cassette Recorders
AN7024 PANASONIC-AN7024 Datasheet
430Kb / 7P
   AM Tuner, FM-IF MPX IC for Radio, Radio Cassette Recorder
logo
Sanyo Semicon Device
LA1260 SANYO-LA1260 Datasheet
924Kb / 14P
   FM/AM Tuner System for Radio-Casette Recorders, Music Centers
LA3335M SANYO-LA3335M Datasheet
107Kb / 6P
   PLL FM Multiplex Demodulator for 3 V Headphone Stereos and Radio-cassette Recorders
LA1827M SANYO-LA1827M Datasheet
347Kb / 12P
   Single-Chip Tuner IC for Portable Radio/Cassette Recorders
logo
Samsung semiconductor
S1A0901A01 SAMSUNG-S1A0901A01 Datasheet
154Kb / 10P
   AM/FM TUNER MPX
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com