công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA1265 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA1265
Giải thích chi tiết về linh kiện  FM/AM Tuner of Electronic Tuning Type
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1265 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LA1265 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA1265 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA1265 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LA1265 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LA1265 Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LA1265 Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LA1265 Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LA1265 Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LA1265 Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
LA1265
No.1820-11/15
Coil Specifications
MW antenna
Bar antenna (for PVC22KTL)
• TN-10896 (Mitsumi)
Tight solenoid direct winding
17T 0.5
φ space winding
4T tight solenoid winding
Loop antenna (for SVC321)
• LA300 (Korin Giken)
Loop antenna matching coil
• KT-412
MW OSC
• 4147-1457-177 (Sumida)
For PVC22KTL
• KO-387 (Korin Giken)
For SVC321
AM-IFT
Matching coil for SFU450B (1-element type)
Matching coil for SFZ450B (2-element type)
FM single tuning detection coil
(Mitsumi)
Internal 180pF
(Sumida)
Internal 180pF
(Mitsumi)
Internal 180pF
(Sumida)
Internal 180pF
(Mitsumi)
Internal 82pF±10%
Damping resistance
Internal 82pF±10%
Damping resistance
(Sumida)


Số phần tương tự - LA1265

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1260 SANYO-LA1260 Datasheet
924Kb / 14P
   FM/AM Tuner System for Radio-Casette Recorders, Music Centers
LA1266 SANYO-LA1266 Datasheet
344Kb / 11P
   AM/FM Tuner System Of Electronic Tuning Type
LA1267 SANYO-LA1267 Datasheet
557Kb / 14P
   FM/AM Tuner of Electronic Tuning Type
logo
LIGITEK electronics co....
LA126B-3-SR LIGITEK-LA126B-3-SR Datasheet
66Kb / 5P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA1265

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1267 SANYO-LA1267 Datasheet
557Kb / 14P
   FM/AM Tuner of Electronic Tuning Type
LA1266 SANYO-LA1266 Datasheet
344Kb / 11P
   AM/FM Tuner System Of Electronic Tuning Type
logo
NEC
UPC2533 NEC-UPC2533 Datasheet
212Kb / 36P
   AM TUNER FOR ELECTRONIC TUNING CAR RADIOS
logo
NTE Electronics
NTE1608 NTE-NTE1608 Datasheet
24Kb / 3P
   Integrated Circuit AM Tuner w/Electronic Tuning
logo
Sanyo Semicon Device
LA1886M SANYO-LA1886M Datasheet
724Kb / 32P
   AM/FM Tuner
logo
Samsung semiconductor
KA2297-D SAMSUNG-KA2297-D Datasheet
157Kb / 6P
   AM/FM TUNER
S1A2297X01 SAMSUNG-S1A2297X01 Datasheet
104Kb / 6P
   AM/FM TUNER
logo
Sanyo Semicon Device
LA1245 SANYO-LA1245 Datasheet
326Kb / 11P
   AM Electronic Tuner
LA1247 SANYO-LA1247 Datasheet
507Kb / 11P
   AM ELECTRONIC TUNER
logo
Silan Microelectronics ...
SA2111C SILAN-SA2111C Datasheet
339Kb / 9P
   3V AM/FM MPX TUNER IC(FOR MECHANICAL TUNING)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com