công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA1175 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA1175
Giải thích chi tiết về linh kiện  FM Front End For Car Radio, Home Stereo Applications
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1175 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LA1175 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA1175 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA1175 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA1175 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA1175 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA1175 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA1175 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LA1175 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LA1175 Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
LA1175, 1175M
No.2276-7/14
Improvement of IM characteristic in strong undesired input signal mode when ANT damping AGC is used (LA1174).
Test conditions
fD : 99.1MHz, fm=400Hz 100% mod
fU1 : 97.9MHz non-mod SG open 132dBµ
fU2 : 96.7MHz fm=1kHz 100% mod
Undesired ANT input 1, 2 – dBµ
Intermodulation Characteristic
Undesired antenna input – dBµ
Cross Modulation Characteristic
Undesired antenna input – dBµ
Intermodulation Characteristic
Intermodulation dummy used
Unit (resistance :
Ω)
Desired signal
Undesired signal 1
Undesired signal 2
Intermodulation dummy
ANT circuit
Unit (resistance :
Ω)


Số phần tương tự - LA1175

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1177 SANYO-LA1177 Datasheet
396Kb / 8P
   Electronic Tuning-Use FM Front End for Car Radio, Home Stereos
LA1178 SANYO-LA1178 Datasheet
299Kb / 7P
   FM Front End for Car Radio, Home Radio-Use
LA1178M SANYO-LA1178M Datasheet
299Kb / 7P
   FM Front End for Car Radio, Home Radio-Use
More results

Mô tả tương tự - LA1175

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1178M SANYO-LA1178M Datasheet
299Kb / 7P
   FM Front End for Car Radio, Home Radio-Use
LA1185 SANYO-LA1185 Datasheet
80Kb / 5P
   FM Front-end for Radio-cassette Recorder, Home Stereo Applications
LA1177 SANYO-LA1177 Datasheet
396Kb / 8P
   Electronic Tuning-Use FM Front End for Car Radio, Home Stereos
logo
Panasonic Semiconductor
AN7243S PANASONIC-AN7243S Datasheet
81Kb / 7P
   FM Front-end Circuit for Car Radio
AN7254 PANASONIC-AN7254 Datasheet
104Kb / 4P
   FM FRONT-END CIRCUIT FOR CAR RADIO
AN7280S PANASONIC-AN7280S Datasheet
81Kb / 7P
   FM Front-end IC for Car Radio
logo
Sanyo Semicon Device
LA1883M SANYO-LA1883M Datasheet
168Kb / 8P
   Single-Chip FM/AM Tuner for Car Radio and Home Stereo Equipment?
logo
Samsung semiconductor
KA2249 SAMSUNG-KA2249 Datasheet
262Kb / 4P
   FM FRONT END FOR PORTABLE RADIO
logo
Panasonic Semiconductor
AN7213 PANASONIC-AN7213 Datasheet
188Kb / 4P
   FM FRONT END CIRCUIT FOR RADIO
logo
STMicroelectronics
TDA7528 STMICROELECTRONICS-TDA7528 Datasheet
89Kb / 5P
   AM/FM car radio Front-End receiver for IF sampling tuners
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com