công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Z0103MA0 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện Z0103MA0
Giải thích chi tiết về linh kiện  4Q Triac Direct interfacing to logic level ICs
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

Z0103MA0 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  Z0103MA0 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors Z0103MA0 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors Z0103MA0 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors Z0103MA0 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors Z0103MA0 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors Z0103MA0 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors Z0103MA0 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors Z0103MA0 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors Z0103MA0 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Z0103MA0
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 3 January 2011
4 of 13
NXP Semiconductors
Z0103MA0
4Q Triac
Fig 4.
Non-repetitive peak on-state current as a function of the number of sinusoidal current cycles; maximum
values
Fig 5.
Non-repetitive peak on-state current as a function of pulse width; maximum values
003aaf449
8
4
12
16
ITSM
(A)
0
number of cycles
1
103
102
10
ITSM
t
IT
Tj(init) = 25 °C max
1/f
003aaf490
1
10
102
103
10−5
10−4
10−3
10−2
10−1
tp (s)
I
TSM
(A)
(2)
(1)
ITSM
t
IT
Tj(init) = 25 °C max
tp


Số phần tương tự - Z0103MA0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WeEn Semiconductors
Z0103MA0 WEEN-Z0103MA0 Datasheet
381Kb / 13P
   4Q Triac
More results

Mô tả tương tự - Z0103MA0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
Z0103MN0 NXP-Z0103MN0 Datasheet
214Kb / 15P
   4Q Triac Direct interfacing to logic level ICs
Rev. 01-3 January 2011
Z0103MA-116 PHILIPS-Z0103MA-116 Datasheet
205Kb / 13P
   Direct interfacing to logic level ICs
23 August 2013
Z0107MA116 PHILIPS-Z0107MA116 Datasheet
200Kb / 13P
   Direct interfacing to logic level ICs
23 August 2013
MAC97A8-412 PHILIPS-MAC97A8-412 Datasheet
182Kb / 13P
   Direct interfacing to logic level ICs
7 November 2013
logo
List of Unclassifed Man...
FT04 ETC1-FT04 Datasheet
133Kb / 4P
   LOGIC LEVEL TRIAC
logo
NXP Semiconductors
BT1306-400D PHILIPS-BT1306-400D Datasheet
76Kb / 11P
   Logic level triac
Rev. 01-19 February 2004
Z00607MA NXP-Z00607MA Datasheet
82Kb / 12P
   Triac logic level
Rev. 01-26 February 2008
BT1308-400D PHILIPS-BT1308-400D Datasheet
76Kb / 11P
   Logic level triac
Rev. 01-19 February 2004
logo
List of Unclassifed Man...
FT16 ETC-FT16 Datasheet
142Kb / 4P
   LOGIC LEVEL TRIAC
logo
Unisonic Technologies
MAC97A6 UTC-MAC97A6_12 Datasheet
195Kb / 5P
   LOGIC LEVEL TRIAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com